| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
OR2C04A 데이터시트(PDF) 114 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OR2C04A 데이터시트(HTML) 114 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
114 / 192 page ![]() Data Sheet ORCA Series 2 FPGAs June 1999 114 Lucent Technologies Inc. AC4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AC8 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AD24 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AD3 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AE1 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AE2 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AE25 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AF1 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AF25 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AF26 VSS VSS VSS VSS VSS VSS B2 VSS VSS VSS VSS VSS VSS B25 VSS VSS VSS VSS VSS VSS B26 VSS VSS VSS VSS VSS VSS C24 VSS VSS VSS VSS VSS VSS C3 VSS VSS VSS VSS VSS VSS D14 VSS VSS VSS VSS VSS VSS D19 VSS VSS VSS VSS VSS VSS D23 VSS VSS VSS VSS VSS VSS D4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS D9 VSS VSS VSS VSS VSS VSS H4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS J23 VSS VSS VSS VSS VSS VSS N4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS P23 VSS VSS VSS VSS VSS VSS V4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS W23 VSS VSS VSS VSS VSS VSS AA23 VDD VDD VDD VDD VDD VDD AA4 VDD VDD VDD VDD VDD VDD AC11 VDD VDD VDD VDD VDD VDD AC16 VDD VDD VDD VDD VDD VDD AC21 VDD VDD VDD VDD VDD VDD AC6 VDD VDD VDD VDD VDD VDD D11 VDD VDD VDD VDD VDD VDD D16 VDD VDD VDD VDD VDD VDD D21 VDD VDD VDD VDD VDD VDD D6 VDD VDD VDD VDD VDD VDD F23 VDD VDD VDD VDD VDD VDD F4 VDD VDD VDD VDD VDD VDD L23 VDD VDD VDD VDD VDD VDD Pin Information (continued) Table 27. OR2C/2T10A, OR2C/2T12A, OR2C/2T15A/B, OR2C/2T26A, and OR2T40A/B 352-Pin PBGA Pinout (continued) Pin 2C/2T10A Pad 2C/2T12A Pad 2C/2T15A/B Pad 2C/2T26A Pad OR2T40A/B Pad Function Notes: The pins labeled I/O-VDD5 are user I/Os for the OR2CxxA and OR2TxxB series, but they are connected to VDD5 for the OR2TxxA series. The pins labeled VSS-ETC are the 6 x 6 array of thermal balls located at the center of the package. The balls can be attached to the ground plane of the board for enhanced thermal capability (see Table 29), or they can be left unconnected. |