전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

UM0934 데이터시트(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

부품명 UM0934
상세설명  ST7570 S-FSK power line networking System-on-Chip
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM0934 데이터시트(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  UM0934 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 113 page
background image
Contents
UM0934
4/113
Doc ID 17389 Rev 2
5.3.4
CMD_ResetRequest (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3.5
CMD_WriteDBRequest (41h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3.6
CMD_WriteDBConfirm (42h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.3.7
CMD_WriteDBError (43h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.3.8
CMD_ReadDBRequest (90h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3.9
CMD_ReadDBConfirm (91h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3.10
CMD_ReadDBError (92h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3.11
CMD_DataIndication (50h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3.12
CMD_DataRequest (51h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.3.13
CMD_DataConfirm (52h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.3.14
CMD_AlarmIndication (8Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.3.15
CMD_AlarmRequest (88h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.3.16
CMD_AlarmConfirm (89h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.3.17
SPY_No_SubframeIndication (A0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3.18
SPY_SubframeIndication (B0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3.19
SPY_SearchSynchroIndication (C0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.3.20
SPY_SynchroFoundIndication (D0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3.21
SPY_No_AlarmIndication (E0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.3.22
SPY_AlarmIndication (F0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.3.23
CMD_RC_Request (61h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.24
CMD_RC_Confirm (62h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.3.25
CMD_IS_Indication (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3.26
CMD_SyntaxError (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6
Management information base (MIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.1
MIB write request . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2
MIB read request . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.3
MIB error message codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.4
MIB table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.5
MIB parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.5.1
0000h (first and last initiator address, FIMA/LIMA) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.5.2
0001h (local MAC address and the initiator MAC address) . . . . . . . . . . 68
6.5.3
0002h (timeout synchro confirmation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.5.4
0003h (timeout frame not OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.5.5
0004h (timeout frame not addressed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.5.6
0005h (MAC group addresses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.5.7
0006h (invalid frame counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com