| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
AN3115 데이터시트(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3115 데이터시트(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 28 page ![]() Contents AN3115 2/28 Doc ID 16830 Rev 3 Contents 1 Block diagram and pin function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 Step-up controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Pre-regulator block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 I²C interface and diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.1 Reserved I²C address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 DiSEqC™ 1.X implementation through EXTM pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 DiSEqC 1.X Implementation through VoTX and EXTM . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.6 PDC optional circuit for DiSEqC 1.X applications using VoTX signal on to EXTM pin and 22 kHz tone controlled by DSQIN pin 7 1.7 22 kHz oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.8 DiSEqC communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.9 Linear post-regulator, modulator and protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.10 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Component selection guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1 DC-DC converter inductor (L1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Output current limit selection (R2-RSEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3 DC-DC converter schottky diode (D1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4 TVS diode (D6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.5 DC-DC output capacitors (C3, C4, C6) and ferrite bead . . . . . . . . . . . . . 17 2.6 Input capacitors (C1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.7 PDC optional external circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.8 EXTM-VOTX resistor (R9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.9 Undervoltage protection diode (D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 Layout guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1 PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2 PCB Thermal managing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 Startup procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 |