| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
DM385 데이터시트(PDF) 38 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM385 데이터시트(HTML) 38 Page - Texas Instruments |
|
38 / 281 page ![]() DM385, DM388 SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013 www.ti.com Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) (continued) BALL PINCNTL PINCNTL BALL MODE RESET BUFFER BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] REGISTER NAME DEFAULT TYPE [7] DSIS [8] RESET POWER [11] HYS [12] [6] REL. TYPE [13] AND ADDRESS[4] VALUE[5] STATE [9] STATE [10] AK15 DDR[0]_DQS[1] DDR[0]_DQS[1] NA / NA 0x01 I/O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AL15 DDR[0]_DQS[1] DDR[0]_DQS[1] NA / NA 0x01 I/O NA L 0 DVDD_DDR[0] NA AL17 DDR[0]_DQS[2] DDR[0]_DQS[2] NA / NA 0x01 I/O NA L 0 DVDD_DDR[0] NA AK17 DDR[0]_DQS[2] DDR[0]_DQS[2] NA / NA 0x01 I/O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK20 DDR[0]_DQS[3] DDR[0]_DQS[3] NA / NA 0x01 I/O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AL20 DDR[0]_DQS[3] DDR[0]_DQS[3] NA / NA 0x01 I/O NA L 0 DVDD_DDR[0] NA AL21 DDR[0]_ODT[0] DDR[0]_ODT[0] NA / NA 0x01 O NA L 0 DVDD_DDR[0] NA AJ25 DDR[0]_RAS DDR[0]_RAS NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AA20 DDR[0]_RST DDR[0]_RST NA / NA 0x01 O NA L 0 DVDD_DDR[0] NA AL30 DDR[0]_VTP DDR[0]_VTP NA / NA 0x01 I NA NA NA DVDD_DDR[0] NA AL26 DDR[0]_WE DDR[0]_WE NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA F30 DEVOSC_MXI DEV_CLKIN NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDS_OSC0_1P8 NA DEVOSC_MXI 0x01 I NA G31 DEVOSC_MXO DEVOSC_MXO NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDS_OSC0_1P8 NA U28 DEVOSC_WAKE DEVOSC_WAKE PINCNTL7 / 0x000E 0000 0x01 I 1 H H DVDD_SD 0x4814 0818 SPI[1]_SCS[1] 0x02 I/O 1 TIM5_IO 0x40 I/O PIN GP1[7] 0x80 I/O PIN D16, E17, F16, L5, DVDD DVDD NA / NA NA PWR NA NA NA NA M4, M6, M7, N10, NA N11, T26, T28, U27 D12, E13, F12, DVDD_C DVDD_C NA / NA NA PWR NA NA NA NA G12, G13 NA AB14, AB15, AB17, DVDD_DDR[0] DVDD_DDR[0] NA / NA NA PWR NA NA NA NA AB18, AC15, AC17, NA AC18, AE15, AE16, AF16, AG15, AH16 R5, R7, T4, T6, T7 DVDD_GPMC DVDD_GPMC NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA W5, W7, Y4, Y6, Y7 DVDD_RGMII DVDD_RGMII NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA T25, U25 DVDD_SD DVDD_SD NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA 38 Device Pins Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DM385 DM388 |