| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PIC17C44 데이터시트(PDF) 88 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC17C44 데이터시트(HTML) 88 Page - Microchip Technology |
|
88 / 240 page ![]() PIC17C4X DS30412C-page 88 © 1996 Microchip Technology Inc. TABLE 13-4: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE BAUD RATE (K) FOSC = 33 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 25 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 20 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 16 MHz SPBRG value (decimal) KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR 0.3 NA — — NA — — NA — — NA — — 1.2 NA — — NA — — 1.221 +1.73 255 1.202 +0.16 207 2.4 2.398 -0.07 214 2.396 0.14 162 2.404 +0.16 129 2.404 +0.16 103 9.6 9.548 -0.54 53 9.53 -0.76 40 9.469 -1.36 32 9.615 +0.16 25 19.2 19.09 -0.54 26 19.53 +1.73 19 19.53 +1.73 15 19.23 +0.16 12 76.8 73.66 -4.09 6 78.13 +1.73 4 78.13 +1.73 3 83.33 +8.51 2 96 103.12 +7.42 4 97.65 +1.73 3 104.2 +8.51 2 NA — — 300 257.81 -14.06 1 390.63 +30.21 0 312.5 +4.17 0 NA — — 500 515.62 +3.13 0 NA — — NA — — NA — — HIGH 515.62 — 0 — — 0 312.5 — 0 250 — 0 LOW 2.014 — 255 1.53 — 255 1.221 — 255 0.977 — 255 BAUD RATE (K) FOSC = 10 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 7.159 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 5.068 MHz SPBRG value (decimal) KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR 0.3 NA — — NA — — 0.31 +3.13 255 1.2 1.202 +0.16 129 1.203 _0.23 92 1.2 0 65 2.4 2.404 +0.16 64 2.380 -0.83 46 2.4 0 32 9.6 9.766 +1.73 15 9.322 -2.90 11 9.9 -3.13 7 19.2 19.53 +1.73 7 18.64 -2.90 5 19.8 +3.13 3 76.8 78.13 +1.73 1 NA — — 79.2 +3.13 0 96 NA — — NA — — NA — — 300 NA — — NA — — NA — — 500 NA — — NA — — NA — — HIGH 156.3 — 0 111.9 — 0 79.2 — 0 LOW 0.610 — 255 0.437 — 255 0.309 — 255 BAUD RATE (K) FOSC = 3.579 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 1 MHz SPBRG value (decimal) FOSC = 32.768 kHz SPBRG value (decimal) KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR KBAUD %ERROR 0.3 0.301 +0.23 185 0.300 +0.16 51 0.256 -14.67 1 1.2 1.190 -0.83 46 1.202 +0.16 12 NA — — 2.4 2.432 +1.32 22 2.232 -6.99 6 NA — — 9.6 9.322 -2.90 5 NA — — NA — — 19.2 18.64 -2.90 2 NA — — NA — — 76.8 NA — — NA — — NA — — 96 NA — — NA — — NA — — 300 NA — — NA — — NA — — 500 NA — — NA — — NA — — HIGH 55.93 — 0 15.63 — 0 0.512 — 0 LOW 0.218 — 255 0.061 — 255 0.002 — 255 |