전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LAG6SP 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 LAG6SP
상세설명  Advanced Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAG6SP 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2016-07-13
2
Version 1.4
LA G6SP - Dual Binning
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 10 mA
I
F = 140 mA
IV [mcd]
Iv [mcd]
LA
G6SP-T2U2-1-1+DBFA-
24-1
355 ... 710
5600 ... 14000
Q65111A6792
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 4). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1
means that only one group T2, U1, U2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LA
G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LA G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1 means that only one forward voltage group 2A,2B will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 4). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 5). LA G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LA
G6SP-T2U2-1-1+DBFA-24-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 2A,2B
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com