| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
MTC20454 데이터시트(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MTC20454 데이터시트(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 15 page ![]() MTC20454 14/15 OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.60 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 B 0.17 0.22 0.27 0.007 0.009 0.011 C 0.09 0.20 0.003 0.008 D 16.00 0.630 D1 14.00 0.551 D3 12.00 0.472 e 0.50 0.020 E 16.00 0.630 E1 14.00 0.551 E3 12.00 0.472 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 K 0˚ (min.), 3.5˚ (typ.), 7˚(max.) ccc 0.080 0.003 TQFP100 (14x14x1.40mm) 0086901 C |