전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DTS 데이터시트(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

부품명 DTS
상세설명  MIL-DTL-38999 Aluminium
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
홈페이지  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

DTS 데이터시트(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button DTS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers DTS Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
Boîtier
Matière
Version étanche
Alliage d'aluminium
Version hermétique
Acier inoxydable
Revêtement
Version étanche
W: Cadmié vert olive, F: Nickelé
Version hermétique
Y: Passivé,
N: Nickelé
Couronne de masse RFI Matière
Cuivre au béryllium
Revêtement
Nickelé / cadmié
Isolant
Matière
Version étanche
Thermoplastique et élastomère de silicone fluoré
Version hermétique
Verre fritté monobloc
Joint périphérique et torique
Matière
Elastomère de silicone fluoré
Contact
Matière
Version étanche
Alliage de cuivre
Version hermétique
Alliage ferreux
Revêtement
Or
Type
Version étanche
A sertir ou à picot (nous consulter)
Version hermétique
A souder ou à picot (nous consulter)
Rétention mécanique des contacts dans l'isolant
Taille 22 :
4,5 daN
Taille 12 : 11,1 daN
Taille 20 :
6,7 daN
Taille 8 : 11,1 daN
Taille 16 : 11,1 daN
Vibrations
Suivant MIL-DTL-38999
Chocs
300 g, 3 ms dans les 3 axes
Endurance mécanique
500 cycles accouplement / désaccouplement
Mécaniques
DTS Caractéristiques Techniques
Tension de tenue
Au niveau de la mer
Service M : 1300 V eff.
Service I
: 1800 V eff.
Service II : 2300 V eff.
A 30 500 mètres d'altitude
Connecteur accouplé
Connecteur désaccouplé
Service M :
800 V eff.
Service M : 200 V eff.
Service I
: 1000 V eff.
Service I
: 200 V eff.
Service II : 1000 V eff.
Service II : 200 V eff.
Résistance d'isolement
≥ 5000 MΩ à 25° C et 60% HR max.
Chute de tension
Taille 22 : test à 5
Amp. = 73 millivolts max.
Taille 20 : test à 7,5 Amp. = 55 millivolts max.
Taille 16 : test à 13
Amp. = 49 millivolts max.
Taille 12 : test à 23
Amp. = 42 millivolts max.
Taille 8 : test à 46
Amp. = 26 millivolts max.
Blindage
Suivant MIL-DTL-38999
Pour plus d’informations techniques, se reporter à la norme MIL-DTL-38999 série III ou nous consulter.
Intensité max. des contacts
Ø
Câble utilisable
Taille
Version
Version
sur gaine
section
étanche
hermétique
en mm
en mm2
22
5
A
3 A
0,76 à 1,37
0,095 à 0,38
20
7,5 A
5 A
1,01 à 2,10
0,21 à 0,60
16
13
A
10 A
1,65 à 2,77
0,60 à 1,34
12
23
A
17 A
2,46 à 3,61
1,91 à 3,18
8
46
A
40 A
4,50 à 5,80
5,30 à 8,98
Température d'utilisation
Version étanche
Revêtement cadmié - 65° C à + 175° C
Revêtement nickelé - 65° C à + 200° C
Version hermétique
Revêtement passivé - 65° C à + 200° C
Chocs thermiques
Suivant MIL-DTL-38999
Etanchéité
Fuite
≤ 16 cm3/h sur connecteur accouplé sous 2.1 bars
Herméticité
Version hermétique
≤ 1.10-6-6 mbar l/s sous une dépression de 1 bar
Tenue au brouillard salin
Version étanche
500 heures classe W et Y, suivant MIL-DTL-38999,
48 heures classe F et N, suivant MIL-DTL-38999
Climatiques
Electriques
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com