| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L4P5CEU6P 데이터시트(PDF) 129 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6P 데이터시트(HTML) 129 Page - STMicroelectronics |
|
129 / 311 page ![]() Port F PF0 - - - - FMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - FMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - FMC_A2 - - EVENTOUT PF3 - - - - FMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - - - - FMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - FMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - - OCTOSPIM_P1_IO3 - - SAI1_SD_B - EVENTOUT PF7 - - OCTOSPIM_P1_IO2 - - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PF8 - - OCTOSPIM_P1_IO0 - - SAI1_SCK_B - EVENTOUT PF9 - - OCTOSPIM_P1_IO1 - - SAI1_FS_B TIM15_CH1 EVENTOUT PF10 - - DCMI_D11/PSSI_D11 - - SAI1_D3 TIM15_CH2 EVENTOUT PF11 - LCD_DE DCMI_D12/PSSI_D12 - - - - EVENTOUT PF12 - - - LCD_B0 FMC_A6 - - EVENTOUT PF13 - - - LCD_B1 FMC_A7 - - EVENTOUT PF14 - TSC_G8_IO1 - LCD_G0 FMC_A8 - - EVENTOUT PF15 - TSC_G8_IO2 - LCD_G1 FMC_A9 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT |