전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

R7KA8M2AFECHC 데이터시트(PDF) 32 Page - Renesas Technology Corp

부품명 R7KA8M2AFECHC
상세설명  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2AFECHC 데이터시트(HTML) 32 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 295 page
background image
Table 1.16
Pin list for the Standard product (8 of 9)
BGA289
BGA224
BGA169
HLQFP176
Power, System, Clock,
Debug, CAC
I/O
ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interrup
t
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/
USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/
ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/
PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
CEU
R17
K12
H11
9
—
P407
CS6
IRQ22
SCK1_C/DE1/SDA0_B*1/
USB_VBUS/USBHS_VBUSEN/
GPTP_PTPOUT3
GTIOC10B/AGTIO0/
RTCOUT
ADTRG0
—
T1
P1
—
—
CLKOUT
P205
—
IRQ1-DS
TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/
SCL1_B*1/SSLA1_A/
USB_OVRCURA/SD1CD
GTIV/GTIOC4A/
AGTO1
—
—
T2
P2
—
—
—
P203
—
IRQ2-DS
RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/
RSPCKA_A/CTX0/USB_VBUSEN/
SD1CLK_A
GTIOC5A/ULPTOA1
—
—
T3
P3
—
—
—
P313
—
IRQ27
TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/
MISOA_A/USB_ID/SD1DAT0_A
—
—
—
T4
—
—
—
—
P901
—
IRQ31
CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3
GTADSM1/AGTIO1
—
—
T5
P5
N3
150
—
P809
—
IRQ20
TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/
OM_0_SCLKN
—
—
—
T6
P6
M2
143
—
P800
—
IRQ11
CTS2_A/OM_0_SIO5
GTIU/GTIOC11A/
AGTOA0
—
—
T7
—
M5
—
—
P502
—
IRQ26
SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/
SD1DAT7_A/PDMDAT2
GTIOC12B
AN019
—
T8
R7
N5
153
—
P014
—
IRQ27
—
—
AN014/D
A0/
IVCMP0
—
T9
P8
M6
154
VREFL
—
—
—
—
—
—
—
T10
P9
M7
158
VREFL0
—
—
—
—
—
—
—
T11
R11
M9
165
—
P004
—
IRQ9-DS
—
—
AN004/
IVCMP2
—
T12
M9
K9
162
—
P007
—
IRQ28
—
—
AN007/
IVCMP3
—
T13
N11
M10
168
—
P001
—
IRQ7-DS
—
—
AN001/
IVCMP3
—
T14
—
N10
—
—
P806
—
IRQ0
RXD8_A/SCL8_A/MISO8_A/
ET1_MDC
—
AN018
VIO_D14
T15
—
—
—
—
P715
—
IRQ12
RXD4_C/SCL4_C/MISO4_C/
ET_TAS_STA2
GTIOC12A
—
—
T16
P14
M13
174
—
P815
—
IRQ15
CTX0/USB_DM
GTIOC8A
—
—
T17
P15
M12
173
VSS_USB
—
—
—
—
—
—
—
U1
R1
—
—
CACREF
P204
—
IRQ26
SCK4_A/DE4/SDA1_B*1/
SSLA0_A/USB_OVRCURB/
SD1WP
GTIW/GTIOC4B/
AGTIO1
—
—
U2
R2
—
—
—
P202
—
IRQ3-DS
CTS_RTS4_A/SS4_A/DE4/
MOSIA_A/CRX0/USB_EXICEN/
SD1CMD_A
GTIOC5B/ULPTOB1
—
—
U3
R3
—
—
—
P314
—
IRQ28
RXD3_C/SCL3_C/MISO3_C/
SSLA2_A/SD1DAT1_A
—
ADTRG0
—
U4
N3
—
—
VSS_13
—
—
—
—
—
—
—
U5
R5
M3
149
—
P808
—
IRQ15
RXD7_B/SCL7_B/MISO7_B/
OM_0_SCLK
GTIOC13B
—
—
U6
R6
N1
142
—
P100
—
IRQ2
SCK9_A/DE9/MISOB_A/
OM_0_SIO0/GPTP_MATCH1
GTETRGA/GTIOC8B/
AGTIO0
—
—
U7
—
L5
—
CACREF
P500
—
IRQ24
RXD8_B/SCL8_B/MISO8_B/
USB_VBUSEN/SD1DAT5_A/
PDMDAT0
GTIOC11B
AN021
—
U8
P7
K6
152
—
P015
—
IRQ13
—
—
AN015/D
A1/
IVCMP0
—
U9
R8
N6
155
VREFH
—
—
—
—
—
—
—
U10
R9
N7
159
VREFH0
—
—
—
—
—
—
—
U11
R10
N8
161
—
P008
—
IRQ12-DS
—
—
AN008/
IVREF0
—
U12
P10
M8
163
—
P006
—
IRQ11-DS
—
—
AN006/
IVCMP2
—
U13
R12
N11
169
—
P000
—
IRQ6-DS
—
—
AN000/
IVCMP2
—
U14
P11
N9
167
—
P002
—
IRQ8-DS
—
—
AN002/
IVCMP2
—
U15
R13
L12
172
—
P511
—
IRQ15
CTS_RTS8_A/SS8_A/DE8/
SDA1_A*1/CRX1/ET1_LINKSTA
GTIOC0B
—
—
RA8M2 Datasheet
1. Overview
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 32 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More