전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

R7KA8M2AFECHC 데이터시트(PDF) 37 Page - Renesas Technology Corp

부품명 R7KA8M2AFECHC
상세설명  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2AFECHC 데이터시트(HTML) 37 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2AFECHC Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 295 page
background image
Table 1.17
Pin list for the SiP product (5 of 8)
BGA303
Power, System, Clock, Debug,
CAC
I/O ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interrup
t
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/USBHS/
OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ESWM(GMII,
RGMII, MII, RMII)/PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
CEU
K11
VSS8
—
—
—
—
—
—
—
K12
VCL1
—
—
—
—
—
—
—
K13
VSS1
—
—
—
—
—
—
—
K15
VCC_02
—
—
—
—
—
—
—
K16
AVCC_USBHS
—
—
—
—
—
—
—
K17
XTAL
P213
—
IRQ2
TXD1_C/SDA1_C/MOSI1_C
GTETRGC/GTIOC0A/ULPTEE0
ADTRG1
—
K18
EXTAL
P212
—
IRQ3
RXD1_C/SCL1_C/MISO1_C
GTETRGD/GTIOC0B/AGTEE1
—
—
L1
—
PC10
—
IRQ4
—
GTCPPO13
—
—
L2
VSS
—
—
—
—
—
—
—
L3
PUP
—
—
—
—
—
—
—
L4
VCC2_16
—
—
—
—
—
—
—
L5
VSS_16
—
—
—
—
—
—
—
L7
VCC2_12
—
—
—
—
—
—
—
L8
VSS_14
—
—
—
—
—
—
—
L9
VSS_15
—
—
—
—
—
—
—
L10
VSS10
—
—
—
—
—
—
—
L11
VCL10
—
—
—
—
—
—
—
L12
VCL0
—
—
—
—
—
—
—
L13
VSS0
—
—
—
—
—
—
—
L14
—
P403
—
IRQ14-DS
CTS_RTS1_A/SS1_A/DE1/SSIBCK0_A/
SD1DAT1_B/ET1_WOL
GTIOC3A/RTCIC1
AD0FLAG1
—
L15
—
P404
—
IRQ15-DS
CTS1_A/SSILRCK0_A/SSIFS0_A/
SD1DAT2_B/ET0_WOL
GTIOC3B/RTCIC2
AD1FLAG1
—
L16
VCC_01
—
—
—
—
—
—
—
L17
XCOUT
P214
—
IRQ21
—
—
—
—
L18
XCIN/EXCIN
P215
—
IRQ20
—
—
—
—
M1
—
PC09
—
IRQ5
—
—
—
—
M2
VSS
—
—
—
—
—
—
—
M3
VSS
—
—
—
—
—
—
—
M4
VCC2_17
—
—
—
—
—
—
—
M5
VSS_17
—
—
—
—
—
—
—
M8
VCC2_14
—
—
—
—
—
—
—
M9
VCC2_15
—
—
—
—
—
—
—
M11
VSS11
—
—
—
—
—
—
—
M12
VCL11
—
—
—
—
—
—
—
M14
—
P414
A23
IRQ9
RXD4_B/SCL4_B/MISO4_B/SSLB0_B/
CRX1/ET1_MDIO
GTIOC0B
—
VIO_CLK
M15
CACREF
P402
—
IRQ4-DS
SCK1_A/DE1/CRX0/AUDIO_CLK/
SD1DAT0_B/ET0_LINKSTA
RTCIC0
—
—
M16
—
P410
A19
IRQ5
SCK3_A/DE3/SCL0_A*1/
USB_OVRCURB-DS/USBHS_OVRCURB/
GPTP_MATCH0
GTOVLO/GTIOC9B/AGTOB1
ADST0
—
M17
VBATT
—
—
—
—
—
—
—
M18
VSS_01
—
—
—
—
—
—
—
N1
—
PC08
—
IRQ29
—
GTCPPO8
—
—
N2
VSS
—
—
—
—
—
—
—
N3
VSS
—
—
—
—
—
—
—
N4
VCC2_18
—
—
—
—
—
—
—
N5
VSS_18
—
—
—
—
—
—
—
N7
—
P105
—
IRQ0
CTS_RTS8_B/SS8_B/DE8/SSLB2_A/
OM_0_ECSINT1
GTIOC1A/ULPTO1-DS
ADSYNC
—
N10
—
P810
—
IRQ21
SCK7_B/DE7/SD1DAT2_A/PDMCLK0
GTIOC10A/ULPTOA0
—
—
N14
—
P710
CS5
IRQ17
CTS4_B/SSLB3_B/ET0_LINKSTA
GTIOC11B
—
VIO_D12
RA8M2 Datasheet
1. Overview
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 37 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More