| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
MK50H28PLCC52 데이터시트(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MK50H28PLCC52 데이터시트(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 64 page ![]() PLCC52 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.20 5.08 0.165 0.20 A1 0.51 0.020 A3 2.29 3.30 0.090 0.13 B 0.33 0.53 0.013 0.021 B1 0.66 0.81 0.026 0.032 C 0.25 0.01 D 19.94 20.19 0.785 0.795 D1 19.05 19.20 0.750 0.756 D2 17.53 18.54 0.690 0.730 D3 15.24 0.60 E 19.94 20.19 0.785 0.795 E1 19.05 19.20 0.750 0.756 E2 17.53 18.54 0.690 0.730 E3 15.24 0.60 e 1.27 0.05 L 0.64 0.025 L1 1.53 0.060 M 1.07 1.22 0.042 0.048 M1 1.07 1.42 0.042 0.056 OUTLINE AND MECHANICAL DATA MK50H28 63/64 |