| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
2STL2580 데이터시트(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2STL2580 데이터시트(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 14 page ![]() 2STL2580 Package mechanical data Doc ID 18292 Rev 3 11/14 Table 6. TO-92MOD ammopack mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A1 5.8 6.0 6.2 A8.4 8.6 8.8 T4.7 4.9 5.1 d0.4 0.5 0.6 d1 0.9 1.0 1.1 P 12.4 12.7 13.0 P0 12.5 12.7 12.9 P2 6.05 6.35 6.65 F1, F2 2.2 2.5 2.8 Δh-1.0 0 1.0 W 17.5 18.0 19.0 W0 5.5 6.0 6.5 W1 8.5 9.0 9.5 W2 1.0 H 18.0 19.0 20.0 H0 15.5 16.0 16.5 L1 2.5 D0 3.8 4.0 4.2 t1 0.35 0.4 0.45 t2 0.15 0.2 0.25 P1 3.82 3.85 3.88 ΔP-1.0 0 1.0 |