전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

STW8A2PD 데이터시트(PDF) 17 Page - Seoul Semiconductor

부품명 STW8A2PD
상세설명  Market Standard 3528 Package Size
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SEOUL [Seoul Semiconductor]
홈페이지  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8A2PD 데이터시트(HTML) 17 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8A2PD Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 14Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 15Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 16Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 17Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 18Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 19Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 20Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 21Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 31 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW8A2PD
– Mid-Power LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
17
Font 글씨체
표(Table) - 제목: Arial 10pt, 표 내부: Arial 8pt, 본문(Body)
– Arial 9pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev1.1, Sep 7, 2016
Color Bin Structure
 Color Bin CIE 그래프는 한 장에 넣는다.
CIE Chromaticity Diagram (Neutral white), T
j=25℃, IF=65mA
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
E44
E43
3700K
4000K
4200K
E41
E31
E21
E11
CIE X
E32
E42
E22
E12
E33
E23
E13
E34
E24
E14
E11
E21
E31
E41
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3736
0.3874
0.3804
0.3917
0.3871
0.3959
0.3939
0.4002
0.3720
0.3800
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3979
0.3962
0.3804
0.3917
0.3871
0.3959
0.3939
0.4002
0.4006
0.4044
E12
E22
E32
E42
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3720
0.3800
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3703
0.3726
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3952
0.3880
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3979
0.3962
E13
E23
E33
E43
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3703
0.3726
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3687
0.3652
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3925
0.3798
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3952
0.3880
E14
E24
E34
E44
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3687
0.3652
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3670
0.3578
0.3727
0.3613
0.3784
0.3647
0.3841
0.3682
0.3727
0.3613
0.3784
0.3647
0.3841
0.3682
0.3898
0.3716
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3925
0.3798



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com