전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

STW8A2PD 데이터시트(PDF) 24 Page - Seoul Semiconductor

부품명 STW8A2PD
상세설명  Market Standard 3528 Package Size
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SEOUL [Seoul Semiconductor]
홈페이지  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8A2PD 데이터시트(HTML) 24 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8A2PD Datasheet HTML 20Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 21Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 22Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 23Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 24Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 25Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 26Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 27Page - Seoul Semiconductor STW8A2PD Datasheet HTML 28Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 31 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW8A2PD
– Mid-Power LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
24
Font 글씨체
표(Table) - 제목: Arial 10pt, 표 내부: Arial 8pt, 본문(Body)
– Arial 9pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev1.1, Sep 7, 2016
Emitter Tape & Reel Packaging
Notes :
(1) Quantity : Max 4,000pcs/Reel
(2) Cumulative Tolerance : Cumulative Tolerance/10 pitches to be ±0.2mm
(3) Adhesion Strength of Cover Tape
Adhesion strength to be 0.1-0.7N when the cover tape is turned off from the carrier tape
at the angle of 10
˚ to the carrier tape.
(4) Package : P/N, Manufacturing data Code No. and Quantity to be indicated on a damp proof Package.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com