| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H7B0RB 데이터시트(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0RB 데이터시트(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 205 page ![]() Pin/ball name(1) (2) Pin name (function after reset) Pin type I/O structure Alternate functions Additional functions M5 R8 26 34 46 56 PB0 I/O FT_ah0 TIM1_CH2N, TIM3_CH3, TIM8_CH2N, DFSDM2_CKOUT, DFSDM1_CKOUT, UART4_CTS, LCD_R3, OTG_HS_ULPI_D1, OCTOSPIM_P1_IO1, LCD_G1, EVENTOUT ADC12_INP9, ADC12_INN5, OPAMP1_VINP, COMP1_INP L5 M8 27 35 47 57 PB1 I/O FT_ah0 TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, DFSDM1_DATIN1, LCD_R6, OTG_HS_ULPI_D2, OCTOSPIM_P1_IO0, LCD_G0, EVENTOUT ADC12_INP5, COMP1_INM L6 P7 28 36 48 58 PB2 I/O FT_ah1 RTC_OUT2, SAI1_D1, DFSDM1_CKIN1, SAI1_SD_A, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, OCTOSPIM_P1_CLK, OCTOSPIM_P1_DQS, EVENTOUT COMP1_INP M6 N7 - - 49 59 PF11 I/O FT_ah1 SPI5_MOSI, OCTOSPIM_P1_NCLK, SAI2_SD_B, FMC_SDNRAS, DCMI_D12/PSSI_D12, EVENTOUT ADC1_INP2 N6 P11 - - 50 60 PF12 I/O FT_ah2 OCTOSPIM_P2_DQS, FMC_A6, EVENTOUT ADC1_INP6, ADC1_INN2 - F10 - - 51 61 VSS S - - - - L12 - - 52 62 VDD S - - - G7 N11 - - 53 63 PF13 I/O FT_ah2 DFSDM1_DATIN6, I2C4_SMBA, FMC_A7, EVENTOUT ADC2_INP2 H7 R10 - - 54 64 PF14 I/O FT_fah2 DFSDM1_CKIN6, I2C4_SCL, FMC_A8, EVENTOUT ADC2_INP6, ADC2_INN2 J7 N10 - - 55 65 PF15 I/O FT_fh2 I2C4_SDA, FMC_A9, EVENTOUT - K7 P8 - - 56 66 PG0 I/O FT_h2 OCTOSPIM_P2_IO4, UART9_RX, FMC_A10, EVENTOUT - - F12 - - - - VSS S - - - - M5 - - - - VDD S - - - L7 N9 - - 57 67 PG1 I/O FT_h2 OCTOSPIM_P2_IO5, UART9_TX, FMC_A11, EVENTOUT OPAMP2_VINM G8 P9 - 37 58 68 PE7 I/O FT_ah2 TIM1_ETR, DFSDM1_DATIN2, UART7_Rx, OCTOSPIM_P1_IO4, FMC_D4/FMC_DA4, EVENTOUT OPAMP2_VOUT, COMP2_INM H8 N8 - 38 59 69 PE8 I/O FT_ah2 TIM1_CH1N, DFSDM1_CKIN2, UART7_Tx, OCTOSPIM_P1_IO5, FMC_D5/FMC_DA5, COMP2_OUT, EVENTOUT OPAMP2_VINM J8 R11 - 39 60 70 PE9 I/O FT_ah2 TIM1_CH1, DFSDM1_CKOUT, UART7_RTS, OCTOSPIM_P1_IO6, FMC_D6/FMC_DA6, EVENTOUT OPAMP2_VINP, COMP2_INP M11 G6 - - 61 71 VSS S - - - N11 M9 - - 62 72 VDD S - - - M8 R9 - 40 63 73 PE10 I/O FT_ah2 TIM1_CH2N, DFSDM1_DATIN4, UART7_CTS, OCTOSPIM_P1_IO7, FMC_D7/FMC_DA7, EVENTOUT COMP2_INM N8 R12 - 41 64 74 PE11 I/O FT_ah2 TIM1_CH2, DFSDM1_CKIN4, SPI4_SS, SAI2_SD_B, OCTOSPIM_P1_NCS, FMC_D8/FMC_DA8, LCD_G3, EVENTOUT COMP2_INP STM32H7B0xB Pin descriptions DS13196 - Rev 7 page 45/205 |