| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H7B0RB 데이터시트(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0RB 데이터시트(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 205 page ![]() Pin/ball name(1) (2) Pin name (function after reset) Pin type I/O structure Alternate functions Additional functions L11 L15 34 52 74 93 PB13 I/O FT_h0 TIM1_CH1N, LPTIM2_OUT, DFSDM2_CKIN1, SPI2_SCK/I2S2_CK, DFSDM1_CKIN1, USART3_CTS/ USART3_NSS, FDCAN2_TX, OTG_HS_ULPI_D6, SDMMC1_D0, DCMI_D2/PSSI_D2, UART5_TX, EVENTOUT - N13 K15 35 53 75 94 PB14 I/O FT_h0 TIM1_CH2N, TIM12_CH1, TIM8_CH2N, USART1_TX, SPI2_MISO/I2S2_SDI, DFSDM1_DATIN2, USART3_RTS, UART4_RTS, SDMMC2_D0, LCD_CLK, EVENTOUT - M13 K14 36 54 76 95 PB15 I/O FT_h0 RTC_REFIN, TIM1_CH3N, TIM12_CH2, TIM8_CH3N, USART1_RX, SPI2_MOSI/ I2S2_SDO, DFSDM1_CKIN2, UART4_CTS, SDMMC2_D1, LCD_G7, EVENTOUT - M12 L14 - 55 77 96 PD8 I/O FT_h2 DFSDM1_CKIN3, USART3_TX, SPDIFRX1_IN1, FMC_D13/FMC_DA13, EVENTOUT - K11 K13 - 56 78 97 PD9 I/O FT_h2 DFSDM1_DATIN3, USART3_RX, FMC_D14/FMC_DA14, EVENTOUT - K12 L13 - 57 79 98 PD10 I/O FT_h2 DFSDM1_CKOUT, DFSDM2_CKOUT, USART3_CK, FMC_D15/FMC_DA15, LCD_B3, EVENTOUT - - H6 - - - - VSS S - - - J10 J13 - 58 80 99 PD11 I/O FT_h2 LPTIM2_IN2, I2C4_SMBA, USART3_CTS/USART3_NSS, OCTOSPIM_P1_IO0, SAI2_SD_A, FMC_A16/FMC_CLE, EVENTOUT - K13 J15 - 59 81 100 PD12 I/O FT_fh2 LPTIM1_IN1, TIM4_CH1, LPTIM2_IN1, I2C4_SCL, USART3_RTS, OCTOSPIM_P1_IO1, SAI2_FS_A, FMC_A17/FMC_ALE, DCMI_D12/ PSSI_D12, EVENTOUT - J11 H15 - 60 82 101 PD13 I/O FT_fh2 LPTIM1_OUT, TIM4_CH2, I2C4_SDA, OCTOSPIM_P1_IO3, SAI2_SCK_A, UART9_RTS, FMC_A18, DCMI_D13/ PSSI_D13, EVENTOUT - H12 R1 - - 83 102 VSS S - - - H13 - - - 84 103 VDD S - - - J13 H14 - 61 85 104 PD14 I/O FT_h2 TIM4_CH3, UART8_CTS, UART9_RX, FMC_D0/FMC_DA0, EVENTOUT - J12 J12 - 62 86 105 PD15 I/O FT_h2 TIM4_CH4, UART8_RTS, UART9_TX, FMC_D1/FMC_DA1, EVENTOUT - - D6 - - - - VSS S - - - - G7 - - - - VSS S - - - H9 G15 - - 87 106 PG2 I/O FT_h2 TIM8_BKIN, TIM8_BKIN_COMP12, FMC_A12, EVENTOUT - H10 H13 - - 88 107 PG3 I/O FT_h2 TIM8_BKIN2, TIM8_BKIN2_COMP12, FMC_A13, EVENTOUT - C12 H10 - - - - VSS S - - - C13 - - - - - VDD S - - - F8 G14 - - 89 108 PG4 I/O FT_h2 TIM1_BKIN2, TIM1_BKIN2_COMP12, FMC_A14/FMC_BA0, EVENTOUT - STM32H7B0xB Pin descriptions DS13196 - Rev 7 page 47/205 |