전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

M28W320FCT10ZB6F 데이터시트(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

부품명 M28W320FCT10ZB6F
상세설명  32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M28W320FCT10ZB6F 데이터시트(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 69 page
background image
M28W320FCT, M28W320FCB
Contents
3/69
4.9
Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.10
Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.11
Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.12
Protection Register Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.13
Block Lock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.14
Block Unlock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.15
Block Lock-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5
Block locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1
Reading a Block’s Lock Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2
Locked state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3
Unlocked state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.4
Lock-Down state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.5
Locking operations during Erase Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.1
Program/Erase Controller Status (Bit 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.2
Erase Suspend Status (Bit 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.3
Erase Status (Bit 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.4
Program Status (Bit 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.5
VPP Status (Bit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.6
Program Suspend Status (Bit 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.7
Block Protection Status (Bit 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.8
Reserved (Bit 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9
Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Appendix A
Block address tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Appendix B
Common Flash Interface (CFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69