전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

STM32L4P5CEU6 데이터시트(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

부품명 STM32L4P5CEU6
상세설명  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6 데이터시트(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
7/311
STM32L4P5xx
List of tables
10
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32L4P5xx features and peripheral counts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.
Access status versus readout protection level and execution modes. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 4.
STM32L4P5xx modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 5.
Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 6.
STM32L4P5xx peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 7.
DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 8.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 9.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 10.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 11.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 12.
USART/UART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 13.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 14.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 15.
STM32L4P5xx pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 16.
Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 17.
Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 18.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Table 19.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Table 20.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Table 21.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Table 22.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Table 23.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Table 24.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Table 25.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in single Bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF). . . . . . . . . . . 145
Table 26.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in single Bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF)
and power supplied by external SMPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Table 27.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from Flash in dual bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . 147
Table 28.
Consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in dual bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF)
and power supplied by external SMPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 29.
Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from Flash in single bank, ART disable. . . . . . . . . . . 149
Table 30.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in single bank, ART disable and power supplied by external SMPS . 150
Table 31.
Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from Flash in dual bank, ART disable . . . . . . . . . . . . 151
Table 32.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in dual bank, ART disable and power supplied by external SMPS . . 152
Table 33.
Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Table 34.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from SRAM1 and power supplied by external SMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Table 35.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More