| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
R7KA8M2AFECAC 데이터시트(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFECAC 데이터시트(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
30 / 295 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (6 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU L16 K14 G12 17 XCOUT P214 — IRQ21 — — — — L17 K15 G13 16 XCIN/EXCIN P215 — IRQ20 — — — — M1 — — — — PC00 D30/ DQ30 IRQ28 CTS_RTS7_C/SS7_C/DE7/ OM_1_SIO5 GTCPPO7 — — M2 — — — — P607 D31/ DQ31 IRQ23 OM_1_DQS — — — M3 — — — — PC01 D29/ DQ29 IRQ27 CTS7_C/OM_1_SIO0 GTCPPO6 — — M4 — — — — PC08 D22/ DQ22 IRQ29 OM_1_CS0 GTCPPO8 — — M5 — — — — PC10 D20/ DQ20 IRQ4 OM_1_WP1 GTCPPO13 — — M6 L6 K3 137 — P104 — IRQ1 CTS9_A/SSLB1_A/OM_0_CS1/ GPTP_MATCH0 GTETRGB/GTIOC1B AD0FLA G1 — M7 K5 G4 141 VCC2_14 — — — — — — — M8 J6 H4 147 VCC2_15 — — — — — — — M9 — — — — P810 — IRQ21 SCK7_B/DE7/SD1DAT2_A/ PDMCLK0 GTIOC10A/ULPTOA0 — — M10 L8 J5 — VSS11 — — — — — — — M11 L9 J6 171 VCL11 — — — — — — — M12 — — — — P412 A21 IRQ20-DS CTS3_A/USB_EXICEN/ USBHS_EXICEN/ GPTP_PTPOUT0 GTOULO/GTCPPO8/ AGTEE1 — — M13 M12 — — — P710 CS5 IRQ17 CTS4_B/SSLB3_B/ET0_LINKSTA GTIOC11B — VIO_D12 M14 M11 — — CACREF P411 A20 IRQ4 CTS_RTS3_A/SS3_A/DE3/ USB_ID/USBHS_ID/ GPTP_PTPOUT1 GTOVUP/GTIOC9A/ AGTOA1 — — M15 L12 G10 8 — P408 A17 IRQ7 RXD3_A/SCL3_A/MISO3_A/ SCL0_B*1/USB_VBUSEN/ USBHS_VBUS/GPTP_PTPOUT2 GTOWLO/GTIOC10A/ ULPTOB0 ADSYNC — M16 L14 H12 15 VBATT — — — — — — — M17 L15 H13 — VSS_01 — — — — — — — N1 — — — — P605 — IRQ25 CTS0_B/OM_1_SIO1 GTIOC8A — — N2 L2 — — — P604 — IRQ26 CTS_RTS0_B/SS0_B/DE0/ OM_1_SIO7 GTIOC8B — — N3 — — — — P606 WR3/BC 3 IRQ24 OM_1_SIO6 — — — N4 — — — — PC06 D24/ DQ24 IRQ22 OM_1_ECSINT1 GTCPPO1 — — N5 L4 L1 134 — P107 — IRQ31 CTS4_A/OM_0_CS0/ET1_INT GTOWUP/GTIOC8A/ AGTOA0 ADST0 — N6 L5 K2 135 — P106 — IRQ16 CTS8_B/SSLB3_A/ OM_0_RESET/ET1_LINKSTA GTOWLO/GTIOC8B/ AGTOB0/ULPTEE1-DS ADST1 — N7 L7 — 136 — P105 — IRQ0 CTS_RTS8_B/SS8_B/DE8/ SSLB2_A/OM_0_ECSINT1/ GPTP_CAPTURE0 GTIOC1A/ULPTO1-DS ADSYNC — N8 — — — — P811 — IRQ22 CTS7_B/USB_ID/SD1DAT3_A/ PDMCLK1 GTIOC10B/ULPTOB0 — — N9 — — — — P013 — IRQ14 — — AN013 — N10 — — — — P011 — IRQ16 — — AN011 — N11 — — — — P807 — IRQ11 — GTIOC13A — — N12 M10 K11 3 CACREF P708 WR1/BC 1 IRQ11 SCK4_B/DE4/SDA2_A*1/ MOSIB_B/AUDIO_CLK/ET0_MDC GTCPPO6 — VIO_VD N13 N12 — — — P712 — IRQ2 CTS1_C/SSLB1_B/ GPTP_CAPTURE1 GTIOC2B/AGTOB0 — — N14 N13 — — — P714 — IRQ13 TXD4_C/SDA4_C/MOSI4_C/ GPTP_PPS1 GTIOC12B — — N15 M14 — — — P711 — IRQ3 CTS_RTS1_C/SS1_C/DE1/ SSLB2_B/GPTP_PPS0 GTIOC11A/AGTEE0 — — N16 N14 — — — P713 — IRQ14 CTS4_C/GPTP_MATCH1 GTIOC2A/AGTOA0 — — N17 M15 J13 11 — P401 — IRQ5-DS RXD1_A/SCL1_A/MISO1_A/ I3C_SDA0/CTX0/SD1CMD_B GTETRGA/GTIOC6B — VIO_D1 RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 30 of 295 |