| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
R7KA8M2AFECAC 데이터시트(PDF) 25 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFECAC 데이터시트(HTML) 25 Page - Renesas Technology Corp |
|
25 / 295 page ![]() 1.7 Pin Lists Table 1.16 Pin list for the Standard product (1 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU A1 C4 C2 87 — P609 D7/DQ7 IRQ29 TXD0_C/SDA0_C/MOSI0_C/ MISOA_B/CTX1 GTIU/GTIOC5B/ ULPTOA1-DS AD1FLA G1 — A2 B4 B3 84 — P113 D4/DQ4 IRQ28 RXD0_A/SCL0_A/MISO0_A/ SSLA1_B/SSILRCK0_B/ SSIFS0_B/SD0DAT5_B GTETRGB/GTIOC2A/ ULPTOA0-DS ADST1 — A3 B3 B1 86 — P115 D6/DQ6 IRQ31-DS CTS0_A/MOSIA_B/SSITXD0_B/ SD0DAT7_B GTETRGD/GTIOC5A AD0FLA G1 — A4 A4 B2 83 — P112 D3/DQ3 IRQ27 TXD0_A/SDA0_A/MOSI0_A/ SSLA2_B/SSIBCK0_B/ SD0DAT4_B GTETRGA/GTIOC3B/ ULPTOB0-DS ADST0 — A5 B5 A4 80 — P302 D0/DQ0 IRQ5 RXD6_B/SCL6_B/MISO6_B/ SD0DAT1_B GTOUUP/GTIOC4A/ ULPTO0-DS — — A6 — — — — P915 — IRQ8 CTS6_B GTIOC5A — — A7 A6 A5 68 VLO — — — — — — — A8 A7 A6 66 VLO — — — — — — — A9 A8 A7 70 VSS_DCDC — — — — — — — A10 A9 A8 64 VCC_DCDC — — — — — — — A11 A10 A9 62 VCC_DCDC — — — — — — — A12 A11 — — — P309 — IRQ25-DS CTS9_B/ET1_GTX_CLK/ RGMII1_TXC GTCPPO8 VCOUT VIO_D10 A13 B13 B11 49 — P906 — IRQ9 CTS6_A/USB_ID/SSILRCK1_A/ SSIFS1_A/ET1_RXD0/ RGMII1_RXD0/RMII1_RXD0/ PDMDAT0 GTIOC13B/ULPTO1 AD0FLA G1 VIO_D5 A14 A14 A12 50 — P905 — IRQ8 RXD3_B/SCL3_B/MISO3_B/ ET1_RX_CLK/RGMII1_RXC/ RMII1_REF50CK/PDMDAT1 GTCPPO13 AD1FLA G1 VIO_D6 A15 B14 C12 48 — P907 — IRQ10 SCK6_A/DE6/USB_EXICEN/ SSIBCK1_A/ET1_RXD1/ RGMII1_RXD1/RMII1_RXD1/ PDMCLK2 GTIOC13A/ULPTEE1 ADSYNC VIO_D4 A16 — — — — P904 — IRQ2 ET1_RXD4 GTIOC11B — — A17 — — — — P207 — IRQ25 ET1_RXD5 GTCPPO3 — — B1 E3 — 104 — P813 SDCS IRQ15 SCK7_A/DE7/PDMCLK2 GTETRGA/GTIOC7B — VIO_D13 B2 B2 C3 89 — PA12 D9/DQ9 IRQ11 RXD9_C/SCL9_C/MISO9_C GTIW/GTIOC6B — — B3 A3 A2 85 — P114 D5/DQ5 IRQ30-DS CTS_RTS0_A/SS0_A/DE0/ SSLA0_B/SSIRXD0_B/ SD0DAT6_B GTETRGC/GTIOC2B ADSYNC — B4 A2 A1 88 — PA11 D8/DQ8 IRQ10 SCK9_C/DE9 GTIV/GTIOC6A — — B5 A5 A3 82 — P300 D2/DQ2 IRQ4 SCK0_A/DE0/SSLA3_B/ SD0DAT3_B GTIOC3A/ULPTEVI0- DS — — B6 — — — — P303 — IRQ29-DS SCK6_B/DE6 GTIOC7B — — B7 B6 B5 67 VLO — — — — — — — B8 B7 B6 65 VLO — — — — — — — B9 B8 B7 69 VSS_DCDC — — — — — — — B10 B9 B8 63 VCC_DCDC — — — — — — — B11 B10 B9 61 VCC_DCDC — — — — — — — B12 B11 D10 52 — P311 — IRQ23-DS SCK3_B/DE3/CRX0/ET1_TX_CLK GTADSM1/GTCPPO6/ AGTOB1 — VIO_D8 B13 A13 B12 47 — P908 — IRQ11 TXD6_A/SDA6_A/MOSI6_A/ CRX1/USB_OVRCURB/ USBHS_ID/ET1_RXD2/ RGMII1_RXD2/PDMCLK1 GTIOC12B/ULPTEVI1 ADST1 VIO_D3 B14 B15 B13 46 — P909 — IRQ21-DS RXD6_A/SCL6_A/MISO6_A/ CTX1/USB_OVRCURA/ USBHS_EXICEN/ET1_RXD3/ RGMII1_RXD3/PDMCLK0 GTIOC12A/ULPTOA1 ADST0 VIO_D2 B15 A15 A13 45 CLKOUT P206 CS7 IRQ0-DS USB_VBUSEN/SSIDATA1_A/ SD0DAT7_C/ET1_RX_DV/ RGMII1_RX_CTL/RMII1_CRS_DV GTIU/GTCPPO0/ ULPTOB1 — VIO_D0 B16 — — — — PD01 — IRQ22 SCK8_C/DE8/SD0DAT2_C/ ET1_RXD6 GTCPPO2 — — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 25 of 295 |