| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
R7KA8M2AFECAC 데이터시트(PDF) 37 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFECAC 데이터시트(HTML) 37 Page - Renesas Technology Corp |
|
37 / 295 page ![]() Table 1.17 Pin list for the SiP product (5 of 8) BGA303 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/USBHS/ OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU K11 VSS8 — — — — — — — K12 VCL1 — — — — — — — K13 VSS1 — — — — — — — K15 VCC_02 — — — — — — — K16 AVCC_USBHS — — — — — — — K17 XTAL P213 — IRQ2 TXD1_C/SDA1_C/MOSI1_C GTETRGC/GTIOC0A/ULPTEE0 ADTRG1 — K18 EXTAL P212 — IRQ3 RXD1_C/SCL1_C/MISO1_C GTETRGD/GTIOC0B/AGTEE1 — — L1 — PC10 — IRQ4 — GTCPPO13 — — L2 VSS — — — — — — — L3 PUP — — — — — — — L4 VCC2_16 — — — — — — — L5 VSS_16 — — — — — — — L7 VCC2_12 — — — — — — — L8 VSS_14 — — — — — — — L9 VSS_15 — — — — — — — L10 VSS10 — — — — — — — L11 VCL10 — — — — — — — L12 VCL0 — — — — — — — L13 VSS0 — — — — — — — L14 — P403 — IRQ14-DS CTS_RTS1_A/SS1_A/DE1/SSIBCK0_A/ SD1DAT1_B/ET1_WOL GTIOC3A/RTCIC1 AD0FLAG1 — L15 — P404 — IRQ15-DS CTS1_A/SSILRCK0_A/SSIFS0_A/ SD1DAT2_B/ET0_WOL GTIOC3B/RTCIC2 AD1FLAG1 — L16 VCC_01 — — — — — — — L17 XCOUT P214 — IRQ21 — — — — L18 XCIN/EXCIN P215 — IRQ20 — — — — M1 — PC09 — IRQ5 — — — — M2 VSS — — — — — — — M3 VSS — — — — — — — M4 VCC2_17 — — — — — — — M5 VSS_17 — — — — — — — M8 VCC2_14 — — — — — — — M9 VCC2_15 — — — — — — — M11 VSS11 — — — — — — — M12 VCL11 — — — — — — — M14 — P414 A23 IRQ9 RXD4_B/SCL4_B/MISO4_B/SSLB0_B/ CRX1/ET1_MDIO GTIOC0B — VIO_CLK M15 CACREF P402 — IRQ4-DS SCK1_A/DE1/CRX0/AUDIO_CLK/ SD1DAT0_B/ET0_LINKSTA RTCIC0 — — M16 — P410 A19 IRQ5 SCK3_A/DE3/SCL0_A*1/ USB_OVRCURB-DS/USBHS_OVRCURB/ GPTP_MATCH0 GTOVLO/GTIOC9B/AGTOB1 ADST0 — M17 VBATT — — — — — — — M18 VSS_01 — — — — — — — N1 — PC08 — IRQ29 — GTCPPO8 — — N2 VSS — — — — — — — N3 VSS — — — — — — — N4 VCC2_18 — — — — — — — N5 VSS_18 — — — — — — — N7 — P105 — IRQ0 CTS_RTS8_B/SS8_B/DE8/SSLB2_A/ OM_0_ECSINT1 GTIOC1A/ULPTO1-DS ADSYNC — N10 — P810 — IRQ21 SCK7_B/DE7/SD1DAT2_A/PDMCLK0 GTIOC10A/ULPTOA0 — — N14 — P710 CS5 IRQ17 CTS4_B/SSLB3_B/ET0_LINKSTA GTIOC11B — VIO_D12 RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 37 of 295 |