전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

R7KA8D2AFDCAB 데이터시트(PDF) 41 Page - Renesas Technology Corp

부품명 R7KA8D2AFDCAB
상세설명  Renesas Microcontrollers
PDF  292 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8D2AFDCAB 데이터시트(HTML) 41 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAB Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 292 page
background image
Table 1.17
Pin list for the SiP product (8 of 9)
BGA303
BGA303
without
MIPI
Power, System, Clock,
Debug, CAC
I/O ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interru
pt
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/
USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/
ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
MIPI/
GLCDC/C
EU
R16
R16
—
P515
—
IRQ12
CTS_RTS4_C/SS4_C/DE4/SCL2_B*1/
ET_TAS_STA0
GTIOC13A
—
LCD_CLK
_B
R17
R17
—
P709
CS4
IRQ10
CTS_RTS4_B/SS4_B/DE4/SCL2_A*1/
MISOB_B/ET0_MDIO
GTCPPO5
—
VIO_D13
R18
R18
—
P407
CS6
IRQ22
SCK1_C/DE1/SDA0_B*1/USB_VBUS/
USBHS_VBUSEN/GPTP_PTPOUT3
GTIOC10B/AGTIO0/RTCOUT
ADTRG0
—
T1
T1
Vpp
—
—
—
—
—
—
—
T2
T2
VSS
—
—
—
—
—
—
—
T3
—
VCC18_MIPI
—
—
—
—
—
—
—
T4
—
VSS_MIPI
—
—
—
—
—
—
—
—
T3
—
P315
—
IRQ29
SCK3_C/DE3/SSLA3_A
—
—
—
—
T4
—
P900
—
IRQ30
CTS3_C
GTADSM0
—
—
T5
T5
—
P103
—
IRQ16
CTS_RTS9_A/SS9_A/DE9/SSLB0_A/
CTX0/OM_0_SIO2
GTOWUP/GTIOC2A
AD1FLAG1
—
T6
T6
—
P101
—
IRQ1
RXD9_A/SCL9_A/MISO9_A/MOSIB_A/
OM_0_SIO3
GTETRGB/GTIOC8A/AGTEE0
—
—
T7
T7
—
P802
—
IRQ18
RXD2_A/SCL2_A/MISO2_A/
OM_0_SIO6
GTIW/GTIOC12A
—
—
T8
T8
—
P804
—
IRQ14
CTS_RTS2_A/SS2_A/DE2/
OM_0_SIO7
GTETRGD/GTIOC13A
—
DSI_TE
T9
T9
—
P501
—
IRQ25
TXD8_B/SDA8_B/MOSI8_B/
USB_OVRCURA/SD1DAT6_A/
PDMDAT1
GTIOC12A
AN020
—
T10
T10
AVCC0
—
—
—
—
—
—
—
T11
T11
AVSS0
—
—
—
—
—
—
—
T12
T12
—
P005
—
IRQ10-DS
—
—
AN005/
IVCMP3
—
T13
T13
—
P003
—
IRQ29
—
—
AN003/
IVCMP3
—
T14
T14
—
P513
—
IRQ31
SCK8_A/DE8/ET0_INT
GTIOC13B
AN016/
IVCMP0
LCD_TCO
N3_B/
VIO_FLD
T15
T15
—
P514
—
IRQ13
SCK4_C/DE4/SDA2_B*1/
ET_TAS_STA1
GTIOC13B
—
LCD_EXT
CLK_B
T16
T16
—
P415
WAIT
IRQ8
TXD4_B/SDA4_B/MOSI4_B/
RSPCKB_B/CTX1/ET1_MDC
GTIOC0A
—
VIO_HD
T17
T17
—
P409
A18
IRQ6
TXD3_A/SDA3_A/MOSI3_A/
SDA0_A*1/USB_OVRCURA-
DS/USBHS_OVRCURA/
GPTP_CAPTURE0
GTOWUP/ULPTOA0
ADST1
—
T18
T18
VCC_USB
—
—
—
—
—
—
—
U1
U1
VCC2_13
—
—
—
—
—
—
—
U2
—
MIPI_DL0_P
—
—
—
—
—
—
—
U3
—
MIPI_CL_P
—
—
—
—
—
—
—
U4
—
MIPI_DL1_P
—
—
—
—
—
—
—
U5
—
AVCC_MIPI
—
—
—
—
—
—
—
—
U2
CLKOUT
P205
—
IRQ1-DS
TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/SCL1_B*1/
SSLA1_A/USB_OVRCURA/SD1CD
GTIV/GTIOC4A/AGTO1
—
—
—
U3
—
P203
—
IRQ2-DS
RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/
RSPCKA_A/CTX0/USB_VBUSEN/
SD1CLK_A
GTIOC5A/ULPTOA1
—
—
—
U4
—
P313
—
IRQ27
TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/MISOA_A/
USB_ID/SD1DAT0_A
—
—
—
—
U5
—
P901
—
IRQ31
CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3
GTADSM1/AGTIO1
—
—
U6
U6
—
P809
—
IRQ20
TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/
OM_0_SCLKN
—
—
—
U7
U7
—
P800
—
IRQ11
CTS2_A/OM_0_SIO5
GTIU/GTIOC11A/AGTOA0
—
—
U8
U8
—
P502
—
IRQ26
SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/
SD1DAT7_A/PDMDAT2
GTIOC12B
AN019
—
U9
U9
—
P014
—
IRQ27
—
—
AN014/DA
0/IVCMP0
—
U10
U10
VREFL
—
—
—
—
—
—
—
RA8D2 Datasheet
1. Overview
R01DS0493EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 41 of 292



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More