| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
MC68HC705P9CS 데이터시트(PDF) 156 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MC68HC705P9CS 데이터시트(HTML) 156 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
156 / 160 page ![]() Index 156 Index MOTOROLA software interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . .69 timer interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 IRQ bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 IRQ latch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 IRQ/VPP pin . . . . . . . . .22, 29, 38–39, 42, 69 J junction temperature . . . . . . . . . . . . . . . . .140 L LATCH bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 low voltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . .68 low-power modes ADC in stop and wait modes . . . . . . . .136 COP in stop and wait modes . . . . . . . .98 data-retention mode . . . . . . . . . . . . . . .80 SIOP in stop and wait modes . . . . . . .128 STOP instruction flowchart . . . . . . . . . .77 stop mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 stop recovery timing . . . . . . . . . . . . . . .76 STOP/WAIT clock logic . . . . . . . . . . . . .80 timer in stop and wait modes . . . . . . .116 WAIT instruction flowchart . . . . . . . . . .79 wait mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 M mask option register (MOR) . . .22, 37, 42, 96 mechanical specifications packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 memory EPROM/OTPROM . . . . . . . . . . . . . . . .37 features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 parallel I/O register summary . . . . . . . .33 RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 MSTR bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 N noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26, 28 O OCF bit . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 108, 111, 115 OCIE bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 108–109 OLVL bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 110 on-chip oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 stabilization delay . . . . . . . . . . 66, 98, 128 opcode map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 operating temperature . . . . . . . . . . . . . . . 151 options programmable . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 order numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 OSC1 pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 OSC2 pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 output compare interrupt . . . . . . . . . 100, 104 output compare registers (OCRH/L) . . . . . . . 104, 110–111, 115 P PA[7:0] bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 package dimensions Cerdip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PDIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 SOIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 package types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 PB[7:5] bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 PB5/SDO pin . . . . . . . . . . . 86, 120–122, 125 PB6/SDI pin . . . . . . . . . . . .86, 120–122, 125 PB7/SCK pin . . . . . . . . . . . 85, 121–122, 125 PB7SCK pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 PC[7:0] bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 PC3/AN3 pin . . . . . . . . . . . . . . . 88, 131, 135 PC4/AN2 pin . . . . . . . . . . . . . . . 88, 131, 135 PC5/AN1 pin . . . . . . . . . . . . . . . 88, 131, 135 PC6/AN0 pin . . . . . . . . . . . . . . . 88, 131, 135 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |