| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
175196-2 데이터시트(PDF) 78 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 데이터시트(HTML) 78 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
78 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 76 HB.6, HB-K.6, HD.16, HD-K.16 Gehäuse/Housings Baugröße/Size 3 Pulverbeschichtet, silbergrau/K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey/K = corrosion-resistant, black Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom IP 65 HB.6.KDO-LB.1.16.G HB.6.KDO-LB.1.M25.G HB-K.6.KDO-LB.1.16.G HB-K.6.KDO-LB.1.M25.G HB.6.KDO-LB.1.13.G HD.16.KDO-LB.1.21.G HD.16.KDO-LB.1.M32.G HD-K.16.KDO-LB.1.21.G HD-K.16.KDO-LB.1.M32.G 1-1102258-2 0-1106417-1 2-1102258-2 0-1106417-2 0-1102258-1 1-1102489-2 0-1106421-1 2-1102489-2 0-1106421-2 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform Cable-to-cable hood: Bottom entry, High construction 1-1102258-2 HB.6.KDO-LB.1.16.G 43 60 35 2-1102258-2 M/PG 1-1102489-2 HD.40.KDO-LB.1.21.G 43 72 25 60 72,5 M/PG PG 16 16 13 21 21 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Cable-to-cable hood: Bottom entry, Standard construction Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M25 M25 M32 M32 Bezeichnung Description |