| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
175196-2 데이터시트(PDF) 89 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 데이터시트(HTML) 89 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
89 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 87 HB.10, HB-K.10, HD.24, HD-K.24 Gehäuse/Housings Baugröße/Size 4 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom IP 65 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. PG Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. Bezeichnung Description HB.1O.STS.1.16.G HB.10.STS.1.21.G HB.10.STS.1.M20.G HB.10.STS.1.M25.G HB-K.10.STS.1.16.G HB-K.10.STS.1.21.G HB-K.10.STS.1.M25.G HD.24.STS.1.21.G HD.24.STS.1.29.G HD.24.STS.1.M32.G HD-K.24.STS.1.21.G HD-K.24.STS.1.29.G HB-KF.1O.STS.1.16.G HB-KF.10.STS.1.21.G HB-KF.10.STS.1.M25.G HB-KF/K.10.STS.1.16.G HB-KF/K.10.STS.1.21.G HB-KF/K.10.STS.1.M25.G HB.1O.STO.1.16.G HB.10.STO.1.21.G HB.10.STO.1.M25.G HB-K.10.STO.1.16.G HB-K.10.STO.1.21.G HB-K.10.STO.1.M25.G HD.24.STO.1.21.G HD.24.STO.1.29.G HD.24.STO.1.M32.G HD-K.24.STO.1.21.G HD-K.24.STO.1.29.G HD-K.24.STO.1.M32.G Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection 43 73 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction 1-1102496-6 73 43 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich,Hohe Bauform Hood: Side entry, High construction 73 43 63 2-1102211-6 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Keilform Hood: Side entry, Standard construction 1-1102261-6 1-1102264-6 2-1106430-4 0-1106430-4 2-1102261-6 2-1102264-6 1-1106430-0 1-1102496-6 1-1102499-6 0-1106434-4 2-1102496-6 2-1102499-6 1-1102211-6 1-1102214-6 0-1106431-1 2-1102211-6 2-1102214-6 0-1106431-5 1-1102267-6 1-1102270-6 0-1106430-1 2-1102267-6 2-1102270-6 0-1106430-7 1-1102502-6 1-1102505-6 0-1106434-1 2-1102502-6 2-1102505-6 0-1106434-7 M20 M25 M25 M32 M25 M25 M25 M25 M32 M32 16 21 16 21 21 29 21 29 16 21 16 21 16 21 16 21 21 29 21 29 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform Hood: Top entry, Standard construction 43 73 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Hohe Bauform Hood: Top entry, High construction 1-1102502-6 73 43 M/PG |