| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32F328C8 데이터시트(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 데이터시트(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 109 page ![]() Port A PA1 0 - TIM17_ BKIN - TSC_G 4_IO2 -- TIM1_ CH3 USART1_ RX COMP6 _OUT - TIM2_ CH4 -- - - EVEN TOUT PA1 1 -- - - - - TIM1_ CH1N USART1_ CTS - CAN_R X - TIM1_ CH4 TIM1_ BKIN2 -- EVEN TOUT PA1 2 - TIM16_ CH1 -- - - TIM1_ CH2N USART1_ RTS_DE COMP2 _OUT CAN_T X - TIM1_ ETR -- - EVEN TOUT PA1 3 JTMS/ SWDA T TIM16_ CH1N - TSC_G 4_IO3 - IR_OU T - USART3_ CTS -- - - - - - EVEN TOUT PA1 4 JTCK/ SWCL K -- TSC_G 4_IO4 I2C1_ SDA - TIM1_ BKIN USART2_ TX -- - - - - - EVEN TOUT PA1 5 JTDI TIM2_ CH1/ TIM2_ ETR - TSC_S YNC I2C1_ SCL SPI1_N SS USART2_ RX - TIM1_ BKIN -- - - - EVEN TOUT Port B PB0 - - TIM3_ CH3 TSC_G 3_IO2 -- TIM1_ CH2N -- - - - - - - EVEN TOUT PB1 - - TIM3_ CH4 TSC_G 3_IO3 -- TIM1_ CH3N - COMP4 _OUT -- - - - - EVEN TOUT PB3 JTDO/ TRAC ESWO TIM2_ CH2 - TSC_G 5_IO1 - SPI1_S CK - USART2_ TX -- TIM3_ ETR -- - - EVEN TOUT PB4 NJTRS T TIM16_ CH1 TIM3_ CH1 TSC_G 5_IO2 - SPI1_ MISO - USART2_ RX -- TIM17_ BKIN -- - - EVEN TOUT Table 13. Alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF 14 AF15 SYS_A F TIM2/ TIM15/ TIM16/ TIM17/ EVENT TIM1/ TIM3/TI M15/TI M16 TSC I2C1/ TIM1 SPI1/In frared TIM1/ Infrare d USART1/ USART2/ USART3/ GPCOMP 6 GPCO MP2/ GPCO MP4/ GPCO MP6 CAN/ TIM1/TI M15 TIM2/ TIM3/TI M17 TIM1 TIM1 OpAmp 2 |