| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32F328C8 데이터시트(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 데이터시트(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 109 page ![]() Port B PB5 - TIM16_ BKIN TIM3_ CH2 I2C1_ SMB A SPI1_ MOSI - USART2_ CK -- TIM17_ CH1 -- - - EVEN TOUT PB6 - TIM16_ CH1N - TSC_G 5_IO3 I2C1_ SCL -- USART1_ TX -- - - - - - EVEN TOUT PB7 - TIM17_ CH1N - TSC_G 5_IO4 I2C1_ SDA -- USART1_ RX -- TIM3_ CH4 -- - - EVEN TOUT PB8 - TIM16_ CH1 - TSC_S YNC I2C1_ SCL -- USART3_ RX - CAN_R X -- TIM1_ BKIN -- EVEN TOUT PB9 - TIM17_ CH1 - I2C1_ SDA - IR_OU T USART3_ TX COMP2 _OUT CAN_T X -- - - - EVEN TOUT PB1 0 - TIM2_ CH3 - TSC_S YNC -- - USART3_ TX -- - - - - - EVEN TOUT PB1 1 - TIM2_ CH4 - TSC_G 6_IO1 -- - USART3_ RX -- - - - - - EVEN TOUT PB1 2 -- - TSC_G 6_IO2 -- TIM1_ BKIN USART3_ CK -- - - - - - EVEN TOUT PB1 3 -- - TSC_G 6_IO3 -- TIM1_ CH1N USART3_ CTS -- - - - - - EVEN TOUT PB1 4 - TIM15_ CH1 - TSC_G 6_IO4 -- TIM1_ CH2N USART3_ RTS_DE -- - - - - - EVEN TOUT PB1 5 - TIM15_ CH2 TIM15_ CH1N - TIM1 _CH3 N -- - - - - - - - - EVEN TOUT Table 13. Alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF 14 AF15 SYS_A F TIM2/ TIM15/ TIM16/ TIM17/ EVENT TIM1/ TIM3/TI M15/TI M16 TSC I2C1/ TIM1 SPI1/In frared TIM1/ Infrare d USART1/ USART2/ USART3/ GPCOMP 6 GPCO MP2/ GPCO MP4/ GPCO MP6 CAN/ TIM1/TI M15 TIM2/ TIM3/TI M17 TIM1 TIM1 OpAmp 2 |