전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

R7KA8D2AFDCAC 데이터시트(PDF) 28 Page - Renesas Technology Corp

부품명 R7KA8D2AFDCAC
상세설명  Renesas Microcontrollers
PDF  292 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8D2AFDCAC 데이터시트(HTML) 28 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2AFDCAC Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 292 page
background image
Table 1.16
Pin list for the Standard product (3 of 9)
BGA289
BGA289
without
MIPI
BGA224
BGA224
without
MIPI
Power, System, Clock,
Debug, CAC
I/O
ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interr
upt
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/
USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/
ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/
PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
MIPI/
GLCDC/
CEU
D14
D14
—
—
—
PB07
—
IRQ1
ET0_TXD5
GTIOC9B
—
LCD_DA
TA10_B
D15
D15
—
—
—
PB05
—
IRQ15
CTS5_C/ET0_TXD7
GTCPPO4
—
LCD_DA
TA12_B
D16
D16
C13
C13
—
PB03
—
IRQ13
TXD5_C/SDA5_C/MOSI5_C/
ET0_TXD2/RGMII0_TXD2
GTCPPO1
ADSYNC
LCD_DA
TA15_B/
VIO_HD
D17
D17
C15
C15
—
PB01
ALE
IRQ12
CTS_RTS1_B/SS1_B/DE1/
ET0_TX_CLK
GTCPPO2
AD1FLAG
1
LCD_DA
TA13_B/
VIO_FLD
E1
E1
E1
E1
—
PA15
EBCLK/
SDCLK
IRQ14
CTS9_C/PDMCLK1
GTIOC7A
—
VIO_D14
E2
E2
D1
D1
—
P615
WR2/BC
2/DQM2
IRQ7
TXD7_A/SDA7_A/MOSI7_A/
USBHS_EXICEN
GTETRGC/GTCPPO10
—
LCD_DA
TA0_A
E3
E3
D3
D3
—
P614
WR/WR0
/DQM0
IRQ20
RXD7_A/SCL7_A/MISO7_A/
USBHS_ID
GTETRGB/GTCPPO9/
AGTO0
—
LCD_DA
TA1_A
E4
E4
C1
C1
—
P612
D14/
DQ14
IRQ18
CTS_RTS0_C/SS0_C/DE0/
SSLA0_B/USBHS_OVRCURA
GTIOC9A
—
LCD_DA
TA3_A
E5
E5
—
—
—
P914
—
IRQ9
CTS_RTS6_B/SS6_B/DE6
GTIOC5B
—
LCD_DA
TA0_B
E6
E6
D7
D7
MD
P201
—
IRQ4
—
—
—
—
E7
E7
D8
D8
TDO/SWO/CLKOUT
P209
—
IRQ25
TXD9_B/SDA9_B/MOSI9_B/CTX1
GTOVUP/GTIOC1A
—
—
E8
E8
—
—
—
P111
—
IRQ19
SD0DAT3_C
GTIOC9A
—
—
E9
E9
D9
D9
—
P902
ALE
IRQ0
AUDIO_CLK/ETHPHYCLK
GTCPPO13
—
LCD_DA
TA3_B/
VIO_D1
E10
E10
B12
B12
—
P310
—
IRQ24-
DS
TXD3_B/SDA3_B/MOSI3_B/
ET1_TX_EN/RGMII1_TX_CTL/
RMII1_TX_EN
GTCPPO7/AGTEE1
—
LCD_DA
TA16_A/
VIO_D9
E11
E11
—
—
—
P910
—
IRQ7
ET1_TXD4
GTCPPO12
—
LCD_DA
TA4_B
E12
E12
—
—
CLKOUT
P913
—
IRQ3
ET1_TXD7
GTCPPO11
—
LCD_DA
TA7_B
E13
E13
D11
D11
—
PB02
—
IRQ11
RXD5_C/SCL5_C/MISO5_C/
ET0_TXD1/RGMII0_TXD1/
RMII0_TXD1
GTCPPO0
ADST1
LCD_DA
TA16_B/
VIO_VD
E14
E14
—
—
—
PB06
—
IRQ0
CTS_RTS5_C/SS5_C/DE5/
ET0_TXD6
GTIOC9A
—
LCD_DA
TA11_B
E15
E15
—
—
—
PD07
—
IRQ17
USBHS_VBUSEN/SD0CD/
ET0_TXD4
GTCPPO0
—
—
E16
E16
C14
C14
—
PB00
—
IRQ10
SCK1_B/DE1/USBHS_VBUSEN/
ET0_TXD0/RGMII0_TXD0/
RMII0_TXD0/PDMDAT2
GTCPPO4
ADST0
LCD_DA
TA17_B
E17
E17
D15
D15
—
P706
—
IRQ7
RXD1_B/SCL1_B/MISO1_B/
USBHS_OVRCURB-DS/
ET0_GTX_CLK/RGMII0_TXC/
ETHPHYCLK/PDMDAT0
GTCPPO2/AGTIO0
—
VIO_D10
F1
F1
G2
G2
—
PA02
A3
IRQ31
RXD2_C/SCL2_C/MISO2_C/
SD0DAT5_A
GTIW/GTCPPO9
ADSYNC
VIO_D7
F2
F2
F2
F2
—
PA10
CS2/RA
S
IRQ4
SCK5_B/DE5/PDMCLK0
GTCPPO13
—
LCD_TC
ON1_A/
VIO_D15
F3
F3
E2
E2
—
PA08
CS0/WE
IRQ6
RXD5_B/SCL5_B/MISO5_B
GTETRGD/GTCPPO11
—
LCD_TC
ON3_A
F4
F4
E4
E4
—
PA09
CS3/CA
S
IRQ5
TXD5_B/SDA5_B/MOSI5_B
GTCPPO12
—
LCD_TC
ON2_A
F5
F5
H5
H5
—
PC14
D16/
DQ16
IRQ0
TXD6_C/SDA6_C/MOSI6_C/
ET0_WOL
GTADSM1/GTCPPO9
—
—
F6
F6
E5
E5
VCC_08
—
—
—
—
—
—
—
F7
F7
E6
E6
VSS_08
—
—
—
—
—
—
—
F8
F8
G10
G10
VSS3
—
—
—
—
—
—
—
F9
F9
G9
G9
VCL3
—
—
—
—
—
—
—
F10
F10
E9
E9
VSS_07
—
—
—
—
—
—
—
F11
F11
E10
E10
VCC_07
—
—
—
—
—
—
—
F12
F12
F11
F11
—
P700
—
IRQ16-
DS
RXD2_B/SCL2_B/MISO2_B/
MISOA_C/SSIDATA1_B/SD1WP/
ET0_RXD2/RGMII0_RXD2
GTIOC5A
—
VIO_D4
RA8D2 Datasheet
1. Overview
R01DS0493EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 28 of 292



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More