| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32F746NG 데이터시트(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F746NG 데이터시트(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 227 page ![]() Port D PD0 - -- - - -- - - CAN1_R X - - FMC_D2 - - EVEN TOUT PD1 - -- - - -- - - CAN1_T X - - FMC_D3 - - EVEN TOUT PD2 TRACE D2 - TIM3_ET R -- - - - UART5_ RX -- - SDMMC 1_CMD DCMI_D 11 - EVEN TOUT PD3 - - - - - SPI2_SC K/I2S2_ CK - USART2 _CTS -- - - FMC_CL K DCMI_D 5 LCD_G7 EVEN TOUT PD4 - -- - - -- USART2 _RTS -- - - FMC_N OE -- EVEN TOUT PD5 - -- - - -- USART2 _TX -- - - FMC_N WE -- EVEN TOUT PD6 - - - - - SPI3_M OSI/I2S3 _SD SAI1_SD _A USART2 _RX -- - - FMC_N WAIT DCMI_D 10 LCD_B2 EVEN TOUT PD7 - -- - - -- USART2 _CK SPDIFRX _IN0 -- - FMC_NE 1 -- EVEN TOUT PD8 - -- - - -- USART3 _TX SPDIFRX _IN1 -- - FMC_D1 3 -- EVEN TOUT PD9 - -- - - -- USART3 _RX -- - - FMC_D1 4 -- EVEN TOUT PD10 - - - - - - - USART3 _CK -- - - FMC_D1 5 -LCD_B3 EVEN TOUT PD11 - - - - I2C4_SM BA -- USART3 _CTS - QUADSP I_BK1_IO 0 SAI2_SD_ A - FMC_A1 6/FMC_ CLE -- EVEN TOUT PD12 - - TIM4_C H1 LPTIM1_I N1 I2C4_SC L -- USART3 _RTS - QUADSP I_BK1_IO 1 SAI2_FS_ A - FMC_A1 7/FMC_ ALE -- EVEN TOUT PD13 - - TIM4_C H2 LPTIM1_ OUT I2C4_SD A -- - - QUADSP I_BK1_IO 3 SAI2_SC K_A - FMC_A1 8 -- EVEN TOUT Table 12. STM32F745xx and STM32F746xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/CEC SPI1/2/3/ 4/5/6 SPI3/ SAI1 SPI2/3/U SART1/2/ 3/UART5/ SPDIFRX SAI2/US ART6/UA RT4/5/7/8 /SPDIFR X CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/LCD SAI2/QU ADSPI/O TG2_HS/ OTG1_FS ETH/ OTG1_FS FMC/SD MMC1/O TG2_FS DCMI LCD SYS |