| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PEB2256HT 데이터시트(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PEB2256HT 데이터시트(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
5 / 490 page ![]() FALC56 V1.2 PEB 2256 Table of Contents Page Data Sheet 5 2002-08-27 4.6.1 Pseudo-Random Binary Sequence Generation and Monitor . . . . . . . . 114 4.6.2 Remote Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.6.3 Payload Loop-Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.6.4 Local Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.6.5 Single Channel Loop-Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.6.6 Alarm Simulation (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.6.7 Single Bit Defect Insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5 Functional Description T1/J1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5.1 Receive Path in T1/J1 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5.1.1 Receive Line Interface (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5.1.2 Receive Short and Long-Haul Interface (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5.1.3 Receive Equalization Network (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.1.4 Receive Line Attenuation Indication (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.1.5 Receive Clock and Data Recovery (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.1.6 Receive Line Coding (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.1.7 Receive Line Monitoring Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5.1.8 Loss-of-Signal Detection (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5.1.9 Receive Jitter Attenuator (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5.1.10 Jitter Tolerance (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.1.11 Output Jitter (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.1.12 Framer/Synchronizer (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.1.13 Receive Elastic Buffer (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.1.14 Receive Signaling Controller (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.1.14.1 HDLC or LAPD access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.1.14.2 Support of Signaling System #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5.1.14.3 CAS Bit-Robbing (T1/J1, serial mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.1.14.4 CAS Bit-Robbing (T1/J1, µP access mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.1.14.5 Bit Oriented Messages in ESF-DL Channel (T1/J1) . . . . . . . . . . . . 137 5.1.14.6 4 kbit/s Data Link Access in F72 Format (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . 138 5.2 Framer Operating Modes (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.2.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.2.2 General Aspects of Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.2.3 Addition for F12 and F72 Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5.2.4 4-Frame Multiframe (F4 Format, T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.2.4.1 Synchronization Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.2.5 12-Frame Multiframe (D4 or SF Format, T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.2.5.1 Synchronization Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.2.6 Extended Superframe (F24 or ESF Format, T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.2.6.1 Synchronization Procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2.6.2 Remote Alarm (yellow alarm) Generation/Detection . . . . . . . . . . . . 146 5.2.6.3 CRC6 Generation and Checking (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.2.7 72-Frame Multiframe (SLC96 Format, T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 |