전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT49CV3 데이터시트(PDF) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT49CV3
상세설명  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 데이터시트(HTML) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
11
2005-07-12
间接寻址寄存器
地址
00H 和 02H 是间接寻址寄存器,并无实际的物理区存在。任何对[00H]或[02H]的读/写操作,都
是访问由
MP0(01H)MP1(03H)或所指向的 RAM 单元。间接读取地址 00H 或 02H 得到的值为 00H,间接写
入此地址,不会产生任何操作。
间接寻址寄存器之间不支持数据传送功能。间接寻址指针
MP0 和 MP1 是 8 位寄存器。MP0 只能用于
寻址数据存储器,而
MP1 能用于寻址数据存储器和 VFD 显示存储器。
累加器
累加器
(ACC)与算术逻辑单元(ALU)有密切关系。它对应于 RAM 地址 05H,做为运算的立即数据。存
储器之间的数据传送必须经过累加器。
算术逻辑单元 —
ALU
算术逻辑单元
(ALU)是执行 8 位算术、逻辑运算的电路,它提供有以下功能:
·
算术运算
(ADD,ADC,SUB,SBC,DAA)
·
逻辑运算
(AND,OR,XOR,CPL)
·
移位运算
(RL,RR,RLC,RRC)
·
递增和递减
(INC,DEC)
·
分支判断
(SZ,SNZ,SIZ,SDZ…)
ALU 不仅可以储存数据运算的结果,还会改变状态寄存器的值。
状态寄存器 —
STATUS
8 位的状态寄存器(0AH),由零标志位(Z)、进位标志位(C)、辅助进位标志位(AC)、溢出标志位(OV)、
暂停标志位
(PDF)和看门狗定时器溢出标志位(TO)组成。该寄存器不仅记录状态信息,而且还控制操作顺
序。
符号
功能
0
C
如果在加法运算中结果产生了进位或在减法运算中结果不产生借位
,
C 被置位;反之,C 被清除。它也可被循环移位指令影响。
1
AC
如果在加法运算中低
4 位产生了进位或减法运算中低 4 位不产生借
位,则
AC 被置位;反之,AC 被清除。
2
Z
如果算术或逻辑运算的结果为零,则
Z 被置位;反之,Z 被清除。
3
OV
如果运算结果向最高位进位,但最高位并不产生进位输出,则
OV 被
置位;反之,
OV 被清除
4
PDF
系统上电或执行“
CLR WDT”指令,PDF 被清除;执行“HALT”指
令,
PDF 被置位。
5
TO
系统上电、执行“
CLR WDT”或“HALT”指令,TO 被清除;WDT
定时溢出,
TO 被置位。
6、7
未用,读出为“
0”
STATUS(0AH)寄存器
除了
PDF 和 TO 标志外,状态寄存器的其它位都可以用指令改变。任何对状态寄存器的写操作都不会
改变
PDF 和 TO 的值。对状态寄存器的操作可能会导致与预期不一样的结果。TO 标志只受系统上电、看
门狗溢出、
CLR WDT”指令或“HALT”指令的影响。PDF 标志只受系统上电、“CLR WDT”指令或“HALT”
指令的影响。标志位
Z、OV、AC 和 C 反映的是最近一次操作的状态。
在进入中断程序或子程序调用时,状态寄存器不会被自动压入堆栈。如果状态寄存器的内容是重要的,
而且子程序会影响状态寄存器的内容,那么程序员必须事先将
STATUS 的值保存好。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com