전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT49CV3 데이터시트(PDF) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT49CV3
상세설명  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 데이터시트(HTML) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
19
2005-07-12
定时
/计数器
HT49CV3 提供两个定时/计数器(TMR0、TMR1)。TMR0 是一个 16 位可编程的向上计数的计数器,其
时钟来源可以是外部信号输入或内部时钟
(fSYS)。TMR1 是一个 16 位可编程的向上计数的计数器,其时钟
来源可以是外部信号输入或内部时钟
(fSYS/4 或 32768Hz 振荡,由掩膜选项设置)。外部信号输入可以用来
计数外部事件、测量时间间隔、测量脉冲宽度或产生一个精确的时基信号。
R e l o a d
O v e r f l o w
t o I n t e r r u p t
T
Q
P F D 0
P A 3 D a t a C T R L
T 0 M 1
T 0 M 0
T M R 0
T 0 E
T 0 M 1
T 0 M 0
T 0 O N
P u l s e W i d t h
M e a s u r e m e n t
M o d e C o n t r o l
1 6 - b i t T i m e r / E v e n t C o u n t e r
P r e l o a d R e g i s t e r
1 6 - b i t T i m e r / E v e n t C o u n t e r
( T M R 0 H / T M R 0 L )
D a t a B u s
8 - s t a g e P r e s c a l e r
8 - 1 M U X
f S Y S
f I N T
T 0 P S C 2 ~ T 0 P S C 0
定时
/计数器 0
R e l o a d
O v e r f l o w
t o I n t e r r u p t
T
Q
P F D 1
P A 3 D a t a C T R L
T 1 M 1
T 1 M 0
T M R 1
T 1 E
T 1 M 1
T 1 M 0
T 1 O N
P u l s e W i d t h
M e a s u r e m e n t
M o d e C o n t r o l
1 6 - b i t T i m e r / E v e n t C o u n t e r
P r e l o a d R e g i s t e r
1 6 - b i t T i m e r / E v e n t C o u n t e r
( T M R 1 H / T M R 1 L )
D a t a B u s
f I N T
f S Y S / 4
3 2 7 6 8 H z
T 1 S
M
U
X
定时
/计数器 1
有六个与定时
/计数器 0 和定时/计数器 1 有关的寄存器,TMR0H(0CH)、TMR0L(0DH)、TMR0C(0EH)、
TMR1H(0FH)、TMR1L(10H)和 TMR1C(11H)。写入 TMR0L(TMR1L)只能将数据写到低字节缓冲器, 而
写入
TMR0H(TMR1H)会把指定数据和低字节缓冲器的数据写到 TMR0H(TMR1H)和 TMR0L(TMR1L)中。
定时
/计数器 1/0 预置寄存器的内容只有在写入 TMR0H(TMR1H)时才会被改变而写 TMR0L(TMR1L)不会改
变预置寄存器的值。读取
TMR0H(TMR1H)会把 TMR0H(TMR1H)的内容送至目标单元,而 TMR0L(TMR1L)
的值被送至低字节缓冲器中。读
TMR0L(TMR1L)将读取低字节缓冲器的值。换言之,定时/计时器的低字
节内容是无法直接读取的。必须先读取
TMR0H(TMR1H),将定时/计数器的低字节内容送至低字节缓冲器。
TMR0C(TMR1C)是定时/计数器 0(1)控制寄存器,用来定义定时/计数器的工作模式、计数允许/禁止和有效
边沿。
TM0 和 TM1 用来定义定时/计数器的工作模式。外部事件计数模式是用来记录外部事件的,其时钟
来源为外部
TMR0/TMR1 引脚输入。定时器模式是一个常用模式,其时钟来源为内部时钟。脉宽测量模式
可以测量
TMR0/TMR1 引脚高/低电平的脉冲宽度,其时钟来源为内部时钟。
无论是定时模式还是外部事件计数模式,一旦开始计数,定时
/计数器 0/1 会从寄存器当前值向上计到
FFFFH。一旦发生溢出,定时/计数器 0/1 会从预置寄存器中重新加载初值,并开始计数;同时置位中断请
求标志
(T0F,INTC0 的第 6 位;T1F,INTC1 的第 4 位)。
在脉宽测量模式,当
TON 与 TE 是 1 时,只要 TMR0/TMR1 引脚有一个上升沿信号(如果 TE 是 0,
则为下降沿信号
),定时/计数器就会开始计数,直到 TMR0/TMR1 脚电平恢复,同时 TON 被清零。测量的
结果会保存在寄存器中,直到有新的测量开始。换句话说,一次只能测量一个脉冲宽度。重新置位
TON
后,可以继续测量。注意,在该模式下,定时
/计数器是跳变触发而不是电平触发。当计数器溢出时,定时
/计数器会从预置寄存器中重新加载初值,并置位中断请求标志,这与其它两种模式一样。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com