전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT49CV3 데이터시트(PDF) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT49CV3
상세설명  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 데이터시트(HTML) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
27
2005-07-12
VFD 显示存储器
HT49CV3 为 VFD 显示提供一个嵌入式数据存储器区域。这个区域位于第一段数据存储器(RAM Bank
1)的 40H 到 55H 单元。存储器段指针 Bank Pointer(BP;RAM 的 04H 单元)是通用存储器 VFD 显示存储器
之间切换的开关。当
BP 被置“1”,任何数据写入 40H~55H(用 MP1 和 R1 间接寻址访问)将会影响 VFD 的
显示。当
BP 被清“0”, 任何数据写入 40H~55H 意味着访问一般意义上的数据存储器。VFD 显示存储器
能被读出和写入,但是只能通过间接寻址模式,并使用
MP1 来进行。当数据被写入显示数据区域,这些
数据自动地被
VFD 驱动器读取来产生相应的 VFD 驱动信号。把“1”或“0”写入显示存储器的相应位,
可以控制显示或不显示。下图为显示存储器和
VFD 显示模块之间的映射关系。
SEG15~SEG12
SEG11~SEG8
SEG7~SEG4
SEG3~SEG0
Grid0
41HU
41HL
40HU
40HL
Grid1
43HU
43HL
42HU
42HL
Grid2
45HU
45HL
44HU
44HL
Grid3
47HU
47HL
46HU
46HL
Grid4
49HU
49HL
48HU
48HL
Grid5
4BHU
4BHL
4AHU
4AHL
Grid6
4DHU
4DHL
4CHU
4CHL
Grid7
4FHU
4FHL
4EHU
4EHL
Grid8
51HU
51HL
50HU
50HL
Grid9
53HU
53HL
52HU
52HL
Grid10
55HU
55HL
54HU
54HL
b7
b4
b3
b0
HU
HL
4 位
4 位
显示存储器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com