전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT49CV3 데이터시트(PDF) 23 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT49CV3
상세설명  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 데이터시트(HTML) 23 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
23
2005-07-12
SBCR:串行总线控制寄存器
7 位(CKS):时钟源选择: fSIO= fSYS/4 或 fLF (0 或 1);fLF= fRTCOSC
6 位(M1)、第 5 位(M0):主/从模式和波特率选择。
-
M1,M0:
00:主模式,波特率= fSIO
01:主模式,波特率= fSIO/4
10:主模式,波特率= fSIO/16
11:从模式
4 位(SBEN):串行总线允许/禁止(1/0)
-
允许:
(SCS取决于 CSEN 位)
禁止
允许:
SCK、SDI、SDO、SCS=0 (SCK=0)并且等待写数据至 SBDR(TXRX 缓存器)
主模式:写数据至
SBDR(TXRX 缓存器)
自动开始传送
/接收
主模式:数据已传送
置起
TDRF
从模式:当收到一个
SCK (SCS取决于 CSEN 位), TXRX 缓存器中的数据移位输出同时 SDI
上的数据移位输入
-
禁止:
SCK (SCK)、SDI、SDO、SCS悬浮
3 位(MLS):最高位或最低位(1/0)先移出控制位
2 位(CSEN):串行总线选择信号允许/禁止(SCS),当 CSEN=0,SCS悬浮
1 位(WCOL):数据传送时,如果数据被写入 SBDR(TXRX 缓存器),此位会被置一 数据传
送时,如果数据被写入
SBDR(TXRX 缓存器),写入将被忽略
0 位(TDRF):数据已传送或已接收 用来产生中断
注意:当芯片进入暂停模式,数据接收仍会继续进行
SBDR:串行总线数据寄存器
数据写入
SBDR
只写数据至
TXRX 缓存器
数据从
SBDR 中读出
只从
TXRX 缓存器中读出数据
工作模式描述
-
主传输:送时钟和数据输入
/输出由写 SBDR 开始
-
主时钟送出由写
SBDR 开始
-
从传输:数据输入
/输出由收到的时钟启动
-
从接收:数据输入
/输出由收到的时钟启动
时钟极性
=上升(CLK)或上升(CLK):1 或 0(通过掩膜选项设置)
串行接口的操作
主模式操作
1. 选择 CKS 和 M1、M0=00、01、10
2. 选择 CSEN、MLS(和从模式相同)
3. 置位 SBEN
4. 写数据至 SBDR
a)
数据存放至
TXRX 缓存器中
b)
输出
CLK 和SCS
c)
转向步骤
5
注:
SIO 内部操作
﹡数据存放在
TXRX 缓存器,SDI 数据移位进入 TXRX 缓存器
﹡数据传送完毕,
TXRX 缓存器中数据锁存入 SBDR
5. 检查 WCOL
WCOL=1,清零 WCOL,转向步骤 4
WCOL=0,转向步骤 6
6. 检查 TDRF 或等待 SBI(串行总线中断)
7. 从 SBDR 读出数据
8. 清零 TDRF
9. 转向步骤 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com