전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT49CV3 데이터시트(PDF) 26 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT49CV3
상세설명  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 데이터시트(HTML) 26 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
26
2005-07-12
PFD 的控制信号和输出频率如下所示:
定时器
定时器
预载值
PA3 数据寄
存器
PA3 引脚状
PFD 频率
关闭
X
0
0
X
关闭
X
1
U
X
开启
N
0
0
X
开启
N
1
PFD
fTMR/[2×(M-N)]
注: “
X”表示未用
U”表示未知
M”表示 PFD0 或 PFD1 的“65536”
N”表示定时/计数器的预加载值
fTMR”是定时/计数器的输入时钟频率
PA0、PA1 与 BZ、BZ 共用引脚,如果选择 BZ/ BZ 功能,则 PA0/PA1 在输出模式时的输出信号将是由
内部多功能定时器产生的蜂鸣器信号,而在输入模式始终保持其原来的功能。一旦选择
BZ/ BZ 功能,蜂鸣
器的输出信号只受
PA0、PA1 数据寄存器控制。PA0/PA1 的输入/输出功能如下所示:
PA0 I/O
I
I
O
O
O
O
O
O
O
O
PA1 I/O
I
O
I
I
I
O
O
O
O
O
PA0 模式
X
X
C
B
B
C
B
B
B
B
PA1 模式
X
C
X
X
X
C
C
C
B
B
PA0 数据
X
X
D
0
1
D0
0
1
0
1
PA1 数据
X
D
X
X
X
D1
D
D
X
X
PA0 引脚状态
I
I
D
0
B
D0
0
B
0
B
PA1 引脚状态
I
D
I
I
I
D1
D
D
0
B
注: “
I”输入;“O”输出
D、D0、D1”数据
B”蜂鸣器选项,BZ 或 BZ
X”任意值
C”CMOS 输出
建议用软件将未使用和没有外接的输入
/输出口设置为输出模式,以防止这些端口在输入浮空时增加系
统的功耗。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com