전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT49CV3 데이터시트(PDF) 42 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT49CV3
상세설명  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 데이터시트(HTML) 42 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
42
2005-07-12
SBCM
A,[m]
累加器与数据存储器、进位标志相减,结果放入数据存储器
说明:
本指令是把累加器值减去数据存储器值以及进位标志取反,结果放到数据存储器。
运算过程:
[m] ACC+[ m ]+C
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SDZ
[m]
数据存储器减
1,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值减
1,判断是否为 0,若为 0 则跳过下一条指令,即如
果结果为零,放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取
得正确的指令
(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果
[m]-1=0,跳过下一条指令执行再下一条。
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SDZA
[m]
数据存储器减
1,将结果放入累加器,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值减
1,判断是否为 0,为 0 则跳过下一行指令并将减完
后数据存储器内的数值送到累加器
,而数据存储器内的值不变,即若结果为 0,放弃在目
前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正确的指令
(二个指令
周期
)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果
[m]-1=0,跳过下一条指令执行再下一条。
ACC
([m]-1)
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SET
[m]
置位数据存储器
说明:
本指令是把存储器内的数值每个位置为
1。
运算过程:
[m]
FFH
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SET
[m]. i
将数据存储器的第
i 位置“1”
说明:
本指令是把存储器内的数值的第
i 位置为 1。
运算过程:
[m].i
1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com