전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PL75-9 데이터시트(PDF) 52 Page - List of Unclassifed Manufacturers

부품명 PL75-9
상세설명  RF interconnect products
PDF  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
홈페이지  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PL75-9 데이터시트(HTML) 52 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PL75-9 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 51Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 52Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 53Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 54Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 55Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-9 Datasheet HTML 56Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 141 page
background image
R
Trompeter Products Catalog - T21 Military/Aerospace
ISO 9001
Registered
(800) 982-2629
Fax: (818) 706-1040
www.trompeter.com
52
Cable distribution panels
Example:
*JS - 52 D3SF7 / (U)BJ28
Panel type -Table A, Col 2
Mounting hole -Table B, Col. 1
Jack Type -Table B, Col. 3/4 ("U" designates 75Ω)
*JS- Non-Insulated Panel ......... (Open notch)
*JSI- Insulated panel ............... (Closed notch)
Table B: Jack/Panel Compatibility
Column 1
75
Column 3
Column 4
Panel Columns
Mtg Hole
Ω
Jacks: 2/3/4 Lug
Threaded
ABCD E F G H
I
J K L M
DD4
U
AD 95
••••••••••••
DD4
U
ADI 95
••••••••••••
D 5SF 5
U
BJ 20
•••••••••••••
D 3SF 6
U
BJ 21
•••••••••••••
D 2SF 3
U
BJ 26
••••••••••••
D 8SF 12
U
BJ 26GF
••••••••••••
D 3SF 7
U
BJ 27
•••••••••••••
D 3SF 7
U
BJ 28/BJ 24
•••••••••••••
D 8SF 11
U
BJ 28GF
••••
•••
D 2SF 3
U
BJ 29-6 Large body
••••••••••••
D 3
UBJ 29
••••••••••••
D 5SF 5
BJ 30
BJ330
•••••••••••••
D 3
BJ 31
BJ331
••••••••••••
D 3
BJ 32
BJ332
••••••••••••
D 3SF 8
BJ 38
BJ388
••••
•••
D 3
BJ 39
BJ339
••••••••••••
D 5SF 5
U
BJ 40
•••••••••••••
D 3SF 6
U
BJ 41
•••••••••••••
D 2SF 3
U
BJ 46
••••••••••••
D 8SF 12
U
BJ 46GF
••••••••••••
D 3SF 7
U
BJ 47
•••••••••••••
D 3SF 7
U
BJ 48
•••••••••••••
D 8SF 11
U
BJ 48GF
••••
•••
D 2SF 3
U
BJ 49-6 Large body
••••••••••••
D 3
UBJ 49
••••••••••••
D 6
BJ 50/FL
BJ350
••••
••••••••
D 4SF 2
BJ 57/FL
BJ357
•••••••••••••
D 5SF 9
BJ 58/FL
•••••••••••••
D 4SF 4
BJ 59/FL
BJ359
•••••••••••••
D 2SF 8
BJ 72/TL/FL
BJ372
••••
•••
D 2SF 8
BJ 73/TL/FL
BJ373
••••
•••
D 2SF24
BJ 74/TL/FL
BJ374
••••••••••••
D 2SF24
BJ 74C/TL/FL
BJ374C
••••••••••••
D 2SF24
BJ 75/TL/FL
BJ375
••••••••••••
D 4SF25
BJ 77/TL/FL
BJ377
•••••••••••••
D 3SF13
BJ 78/TL/FL
BJ378
••••••••••••
D 3SF15
BJ 79/TL/FL
BJ379
••••••••••••
D 3SF15
BJ 79C/TL/FL
BJ379C
••••••••••••
D 1SF 1
BJ 80, BJ803
BJ380
•
D 1
BJ 83, BJ833
BJ383
•
D 1
BJ 88, BJ883
BJ388
•
D11
BJ 89
BJ389
•••
DD6
BJ 89, BJ893
BJ389
•••••
•••
DD1
U
BJ 95 Large Body
••••••••••••
DD4
U
BJ 95
••••••••••••
DD4
U
BJ 96
••••••••••••
DD4
U
BJ 98
••••••••••••
D 2SF 3
BJ 101
••••••••••••
D 2SF 3
BJ 102
••••••••••••
DD2SF14
BJ 130
••••••••
••••
DD2SF30
BJ 138
•••••••••••••
DD2SF30
BJ 139
•••••••••••••
D 4
BJ 150/FL
BJ3150
•••••••••••••
D 9
BJ 152/FL
BJ3152
••••••••••••
D 9SF 12
BJ 153/FL
BJ3153
•••
•
D 9SF 12
BJ 154/FL
BJ3154
•••
•
D 9SF 12
BJ 154AC/FL
BJ3154AC
•••
•
D 6
BJ 157/FL
BJ3157
••••
••••••••
D 5SF 9
BJ 158/FL
•••••••••••••
D 4SF 4
BJ 159/FL
BJ3159
•••••••••••••
D 4SF 4
BJ 159AC/FL
BJ3159AC
•••••••••••••
D 2SF 3
U
BJ 226
••••••••••••
D 8SF 12
U
BJ 226GF
••••••••••••
D 3
U
BJ 229
••••••••••••
D 2SF 3
U
BJ 246
••••••••••••
D 8SF 12
U
BJ 246GF
••••••••••••
D 3
BJ 249
••••••••••••
D 4SF 9
-
BJ358
•••••••••••••
DD8
BJ 450
BJ3450
•••••••••••••
DD8
BJ 457
BJ3457
•••••••••••••
DD8SF31
BJ 459
BJ3459
•••••••••••••
D11
BJ 893 Large body
•••
D 3SF 7
U
BJ2848
Rear mount
•••••••••••••
D 4SF 9
-
BJ3158
•••••••••••••
D 3SF 7
U
BJ4828
Rear mount
•••••••••••••
D 9SF12
CBJ155/FL / BJ155
BJ3155
•••
•
D 5SF10
U
J 95
•••••••••••••
D 4SF25
J 152FLFT
•••••••••••••
D 4SF25
J152FT
J3152FT
•••••••••••••
DD5SF6
PL 122
•••••••••••••
DD8SF31
TBJ 451/FL
•••••••••••••
Table A: Panels
Panel
Column 2
# of
Panel
Hole Spacing
Col.
Panel Type Holes
Height
Hor.
Vert.
A
JS(I)-5
5
1.75"
2.500"
--
B
JS(I)-8
8
1.75"
2.070"
--
C
JS(I)-10
10
1.75"
1.656"
--
D
JS(I)-12
12
1.75"
1.430"
--
E
JS(I)-14
14
1.75"
1.210"
--
F
JS(I)-16
16
1.75"
1.000"
--
G
JS(I)-20
20
1.75"
0.830"
--
H
JS(I)-24S
24
1.75"
0.723"
--
I
JS(I)-24W
24
3.50"
1.430"
1.000"
J
JS(I)-32
32
3.50"
1.000"
1.000"
K
JS(I)-40
40
3.50"
0.875"
0.875"
L
JS(I)-40W
40
3.50"
0.875"
1.000"
M
JS(I)-52
52
3.50"
0.675"
1.000"
O
JS(I)-24
24
5.20"
1.450"
2.250"
Note: Panels are 19" Insulated or Non-Insulated Standard Gray Aluminum.
See chart on the right for loaded panel ordering.
"D" hole specifications are on page 54
The 19" panels listed in Table A below accommodate the bulkhead
jacks designated by a "•" in Panel Columns A- M of Table B to
the right. For panel specifications: See page 54
Ordering Loaded Distribution Panels
Distribution Panels
VERTICAL
HOLE
SPACING
HEIGHT
D MOUNTING HOLES
19.00
GENERIC DISTRIBUTION PANEL
NUMBER OF HOLES
HORIZONTAL HOLE SPACING



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com