전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

APS8233F 데이터시트(PDF) 6 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

부품명 APS8233F
상세설명  The chip has a built-in LDO voltage regulator circuit module.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OPSUN [ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.aupsun.com/
Logo OPSUN - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

APS8233F 데이터시트(HTML) 6 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

  APS8233F Datasheet HTML 1Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 2Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 3Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 4Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 5Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 6Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 7Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 8Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
深圳市奥普尚科技有限公司
ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd
http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn
销售部
1:TEL:15602449960,QQ:2881651177
销售部
2:TEL:13043408198,QQ:2881651176
投诉与建议
:13480721600
http://www.aupsun.com
6 / 8
3、APS8233C,DFN6(2*2*0.75mm) ,CMOS 输出(QC)参考电路图
4、APS8233B,DFN6(2*2*0.75mm) , NMOS 开漏输出(QD)参考电路图
八、电气特性
1、电气特性极限参数
参数
标号
条件
范围
单位
供电电压
VDD
─
-0 to +5.5
V
输入电压
VI
所有 I/O 口
-0.3 to VDD+0.3
V
工作温度
TA
─
-40~+85
℃
储藏温度
TSTG
─
-50~+125
℃
芯片抗静电强度 HBM
ESD
5
KV
2、直流特性:如无特殊说明 VDD=2.2V~5.5V,Temp=25ºC
参数
标号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
VDD
2.2
3
5.5
V
内部稳压电路输出
VREG
2.2
2.3
2.4
V
输入高电压
VIH
0.75
1.0
VDD
输入低电压
VIL
0
0.25
VDD
输出 Source 电流
IOH
VDD=3V, VOH=2.4V
-4
mA
输出 Sink 电流
IOL
VDD=3V, VOL=0.6V
8.5
mA
下拉电阻
RPL
VDD=3V(TOG、AHLB)
30K
ohm
输出响应时间
TR
VDD=3V、快速模式
60
ms
VDD=3V、低功耗模式
220
工作电流
ISB
VDD=3V,低功耗模式(无负载)
2
2.5
uA
VDD=3V,快速模式(无负载)
20
25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com