전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

APS8233F 데이터시트(PDF) 3 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

부품명 APS8233F
상세설명  The chip has a built-in LDO voltage regulator circuit module.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OPSUN [ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.aupsun.com/
Logo OPSUN - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

APS8233F 데이터시트(HTML) 3 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

  APS8233F Datasheet HTML 1Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 2Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 3Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 4Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 5Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 6Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 7Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 8Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
深圳市奥普尚科技有限公司
ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd
http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn
销售部
1:TEL:15602449960,QQ:2881651177
销售部
2:TEL:13043408198,QQ:2881651176
投诉与建议
:13480721600
http://www.aupsun.com
3 / 8
APS8233E,SOT23-6L,CMOS 输出(QC),16 秒
APS8233G,SOT23-6L,CMOS 输出(QC),无穷大
APS8233F,SOT23-6L, NMOS 开漏输出(QD),
16 秒
APS8233C,DFN6L(2*2*0.75mm),CMOS 输出(QC), 16 秒
APS8233B,DFN6L(2*2*0.75mm), NMOS 开漏输出(QD),16 秒
引脚功能描述表:
SOT23-6L
DFN6L
管脚
名称
IO
类型
描述
APS8233E
APS8233F
APS8233G
APS8233B
APS8233C
1
3
QC/QD
O/OD
输出脚:APS8233E、APS8233G、APS8233C 为 CMOS 输出(QC)。APS8233F、
APS8233B 为 NMOS 开漏输出(QD)。
2
2
GND
P
电源地。
3
1
TCH
I
触摸感应输入。
4
6
AHLB
I-PL
输出高电平有效或低电平有效选择(建议接到固定电平)。AHLB 接 GND(0)
输出高电平有效;AHLB 接 VDD(1)输出低电平有效。
5
5
VDD
P
电源正。
6
4
TOG
I-PL
输出模式选择(建议接到固定电平)。TOG 接 GND(0)同步模式直接输出;
TOG 接 VDD(1)保持模式锁存(toggle)输出。
NMOS 开漏输出(QD):只限用于低电平输出有效。
引脚类型:
I:CMOS 输入。
O:CMOS 输出。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com