전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

APS8233F 데이터시트(PDF) 8 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

부품명 APS8233F
상세설명  The chip has a built-in LDO voltage regulator circuit module.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OPSUN [ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.aupsun.com/
Logo OPSUN - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

APS8233F 데이터시트(HTML) 8 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

  APS8233F Datasheet HTML 1Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 2Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 3Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 4Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 5Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 6Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 7Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 8Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
深圳市奥普尚科技有限公司
ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd
http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn
销售部
1:TEL:15602449960,QQ:2881651177
销售部
2:TEL:13043408198,QQ:2881651176
投诉与建议
:13480721600
http://www.aupsun.com
8 / 8
2、DFN6L(2*2*0.75mm)
Symbols
Dimension In MM
Symbols
Dimension In MM
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.70
0.75
0.80
E2
0.75
0.80
0.85
A1
0.00
0.02
0.05
e
0.650 BSC
b
0.30
0.35
0.40
Nd
1.300 BSC
c
0.18
0.20
0.25
K
0.20
─
─
D
1.95
2.00
2.05
L
0.28
0.33
0.38
D2
1.25
1.30
1.35
h
0.15
0.20
0.25
E
1.95
2.00
2.05
十、注意
1、规格书、手册、文档中奥普尚、AOPSUN、OPSUN 的文字名称和图形标识是深圳市奥普尚科技有限公司的注册商标。
2、奥普尚科技保留对规格书、手册、文档中所有产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。
3、奥普尚科技拥有不事先通知而修改规格书、手册、文档的权利。
4、规格书、手册、文档如有更新将不另作通知,请用户在使用前先确认手中的规格书、手册、文档是否为最新版本。
5、奥普尚科技不承担由本规格书、手册、文档中所涉及的内容、产品或电路的运用和使用所引起的任何责任。
6、规格书、手册、文档中提到的所有内容、参数、电路、图纸其目的仅仅是用来做参考设计说明,奥普尚科技不保证和
不表示这些应用没有更深入的修改就能适用于任何产品设计。
7、奥普尚科技的产品不是专门设计应用于生命维持、救生和任何使用由于故障或其它原因可能会对人身个体造成危害、
伤害甚至死亡的领域。如果将奥普尚科技的产品应用于上述领域,即使这些是由奥普尚科技在产品设计和制造上的疏忽
引起的,用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用,并且用户保证奥普尚科技
与上述事宜无关。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com