전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

APS8233F 데이터시트(PDF) 2 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

부품명 APS8233F
상세설명  The chip has a built-in LDO voltage regulator circuit module.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OPSUN [ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.aupsun.com/
Logo OPSUN - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

APS8233F 데이터시트(HTML) 2 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

  APS8233F Datasheet HTML 1Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 2Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 3Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 4Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 5Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 6Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 7Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233F Datasheet HTML 8Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
深圳市奥普尚科技有限公司
ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd
http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn
销售部
1:TEL:15602449960,QQ:2881651177
销售部
2:TEL:13043408198,QQ:2881651176
投诉与建议
:13480721600
http://www.aupsun.com
2 / 8
一、产品概述
APS8233 系列是单通道触摸检测芯片。该芯片内置 LDO 稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单元模块使用。
芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽
工作电压与低功耗的特性,可广泛满足各类电子产品触摸应用需求。
二、主要特性
1、芯片内置 LDO 稳压电路单元模块。
2、工作电压范围宽:2.2V~5.5V。
3、超低功耗,低功耗模式典型值 1.5uA@VDD=3V/无负载。
4、按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V。
5、按键持续长按最长时间:
APS8233E、APS8233F、APS8233C、APS8233B:16 秒(±30%)。
APS8233G:无穷大。
6、上电初始化约 400mS 为计算介质和计算环境变量时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止。
7、外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度。
8、外部配置引脚设置为多种模式。
9、输出模式选择(TOG):同步模式直接输出或保持模式锁存(toggle)输出。
10、有效电平选择(AHLB):高电平输出有效或低电平输出有效。
11、CMOS 输出(QC); 输出高电平有效或低电平有效。
12、NMOS 开漏输出(QD):只限用于低电平输出有效。
13、具有触摸环境自适应算法,工作环境发生变化可以快速自动适应。
14、具有上电复位、低压复位功能。
15、高可靠性,抗干扰能力强,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作。
16、工作温度范围:-40~85℃
17、HBM ESD:大于 5KV。
三、应用范围
可适用于所有电子产品触摸界面为塑料、玻璃、陶瓷、木头等介质。
四、系统框图
五、封装及引脚说明



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com