| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L4P5CEU3 데이터시트(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3 데이터시트(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 311 page ![]() Contents STM32L4P5xx 4/311 DS12903 Rev 2 3.18 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.19 Octo-SPI interface (OCTOSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.20 Octo-SPI IO manager (OCTOSPIIOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.21 Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.21.1 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.21.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.21.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.22 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.23 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.24 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.25 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.26 Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.27 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.28 LCD-TFT controller (LTDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.29 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.30 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.31 Parallel synchronous slave interface (PSSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.32 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.33 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.33.1 Advanced-control timer (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.33.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.33.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.33.4 Low-power timer (LPTIM1 and LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.33.5 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.33.6 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.33.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.34 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.35 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.36 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 59 3.37 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 60 3.38 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.39 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.40 Secure digital input/output and MultiMediaCards Interface (SDMMC) . . . 61 3.41 Controller area network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 |