| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
AM79C978AVCW 데이터시트(PDF) 7 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C978AVCW 데이터시트(HTML) 7 Page - Advanced Micro Devices |
|
7 / 256 page ![]() Am79C978A 7 LIST OF FIGURES Figure 1. Media Independent Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 2. Frame Format at the MII Interface Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 3. Slave Configuration Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 4. Slave Configuration Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 5. Slave Read Using I/O Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 6. Slave Write Using Memory Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 7. Expansion ROM Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 8. Disconnect of Slave Cycle When Busy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 9. Disconnect of Slave Burst Transfer - No Host Wait States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 10. Disconnect of Slave Burst Transfer - Host Inserts Wait States . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 11. Address Parity Error Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 12. Slave Cycle Data Parity Error Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 13. Bus Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Figure 14. Non-Burst Read Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 15. Burst Read Transfer (EXTREQ = 0, MEMCMD = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 16. Non-Burst Write Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 17. Burst Write Transfer (EXTREQ = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 18. Disconnect With Data Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 19. Disconnect Without Data Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 20. Target Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 21. Preemption During Non-Burst Transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 22. Preemption During Burst Transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 23. Master Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 24. Master Cycle Data Parity Error Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 25. Initialization Block Read In Non-Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 26. Initialization Block Read In Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 27. Descriptor Ring Read In Non-Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 28. Descriptor Ring Read In Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 29. Descriptor Ring Write In Non-Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 30. Descriptor Ring Write In Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 31. FIFO Burst Write at Start of Unaligned Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 32. FIFO Burst Write at End of Unaligned Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 33. 16-Bit Software Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Figure 34. 32-Bit Software Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 35. ISO 8802-3 (IEEE/ANSI 802.3) Data Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Figure 36. IEEE 802.3 Frame and Length Field Transmission Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 37. 10BASE-T Transmit and Receive Data Paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Figure 38. HomePNA PHY Framing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Figure 39. AID Symbol Transmit Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 40. AID Symbol Receive Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 41. Transmit Data Symbol Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Figure 42. Receive Symbol Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Figure 43. RLL 25 Coding Tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 44. Block Diagram No SRAM Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 45. Block Diagram Low Latency Receive Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 46. LED Control Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Figure 47. OnNow Functional Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Figure 48. Pattern Match RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 49. NAND Tree Circuitry (160 PQFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 50. NAND Tree Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 51. Address Match Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Figure 52. Clock Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Figure 53. PMD Interface Timing (PECL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Figure 54. 10 Mbps Transmit (TX±) Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 55. 10 Mbps Receive (RX±) Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 56. Normal and Tri-State Outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Figure 57. CLK Waveform for 5 V Signaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 |