| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L4P5CE 데이터시트(PDF) 132 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CE 데이터시트(HTML) 132 Page - STMicroelectronics |
|
132 / 311 page ![]() Port I PI0 - - DCMI_D13/PSSI_D13 - - - - EVENTOUT PI1 - - DCMI_D8/PSSI_D8 - - - - EVENTOUT PI2 - - DCMI_D9/PSSI_D9 - - - - EVENTOUT PI3 - - DCMI_D10/PSSI_D10 - - - - EVENTOUT PI4 - - DCMI_D5/PSSI_D5 - - - - EVENTOUT PI5 - - DCMI_VSYNC/PSSI_ RDY - - - - EVENTOUT PI6 - - DCMI_D6/PSSI_D6 - - - - EVENTOUT PI7 - - DCMI_D7/PSSI_D7 - - - - EVENTOUT PI8 - - DCMI_D12/PSSI_D12 - - - - EVENTOUT PI9 - CAN1_RX - - - - - EVENTOUT PI10 - - PSSI_D14 - - - - EVENTOUT PI11 - - PSSI_D15 - - - - EVENTOUT 1. Refer to previous table for AF0 to AF7. Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT |