| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L4P5CEU3 데이터시트(PDF) 125 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3 데이터시트(HTML) 125 Page - STMicroelectronics |
|
125 / 311 page ![]() Port B PB0 - - OCTOSPIM_P1_IO1 LCD_B6 COMP1_OUT SAI1_EXTCLK - EVENTOUT PB1 LPUART1_RTS_ DE - OCTOSPIM_P1_IO0 LCD_G6 - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 - - OCTOSPIM_P1_DQS - - - - EVENTOUT PB3 - - OTG_FS_CRS_SYNC - SDMMC2_D2 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PB4 UART5_RTS_DE TSC_G2_IO1 DCMI_D12/PSSI_D12 - SDMMC2_D3 SAI1_MCLK_B TIM17_BKIN EVENTOUT PB5 UART5_CTS TSC_G2_IO2 DCMI_D10/PSSI_D10 - COMP2_OUT SAI1_SD_B TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 - TSC_G2_IO3 DCMI_D5/PSSI_D5 LCD_R6 TIM8_BKIN2 SAI1_FS_B TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 UART4_CTS TSC_G2_IO4 DCMI_VSYNC/PSSI_ RDY LCD_VSYNC FMC_NL TIM8_BKIN TIM17_CH1N EVENTOUT PB8 SDMMC1_CKIN CAN1_RX DCMI_D6/PSSI_D6 LCD_DE SDMMC1_D4 SAI1_MCLK_A TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 SDMMC1_CDIR CAN1_TX DCMI_D7/PSSI_D7 - SDMMC1_D5 SAI1_FS_A TIM17_CH1 EVENTOUT PB10 LPUART1_RX TSC_SYNC OCTOSPIM_P1_CLK - COMP1_OUT SAI1_SCK_A - EVENTOUT PB11 LPUART1_TX - OCTOSPIM_P1_NCS LCD_VSYNC COMP2_OUT - - EVENTOUT PB12 LPUART1_RTS_ DE TSC_G1_IO1 OCTOSPIM_P1_NCL K - SDMMC2_CK SAI2_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PB13 LPUART1_CTS TSC_G1_IO2 OCTOSPIM_P1_IO1 - - SAI2_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PB14 - TSC_G1_IO3 OCTOSPIM_P1_IO6 SDMMC2_D0 - SAI2_MCLK_A TIM15_CH1 EVENTOUT PB15 - TSC_G1_IO4 OCTOSPIM_P1_IO7 SDMMC2_D1 - SAI2_SD_A TIM15_CH2 EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT |