| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
AX2000 데이터시트(PDF) 203 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 데이터시트(HTML) 203 Page - Microsemi Corporation |
|
203 / 262 page ![]() Axcelerator Family FPGAs Re vi s i on 18 3 - 77 IO259NB6F24 AF7 IO259PB6F24 AG7 IO260NB6F24 AH3 IO260PB6F24 AH4 IO261NB6F24 AH5 IO261PB6F24 AJ5 IO262NB6F24 AE6 IO262PB6F24 AF6 IO263NB6F24 AF5 IO263PB6F24 AG5 IO264NB6F24 AD8 IO264PB6F24 AE8 IO265NB6F24 AF3 IO265PB6F24 AG3 IO266NB6F24 AC10 IO266PB6F24 AD10 IO267NB6F25 AD7 IO267PB6F25 AE7 IO268NB6F25 AD5 IO268PB6F25 AE5 IO269NB6F25 AE4 IO269PB6F25 AF4 IO270NB6F25 AB9 IO270PB6F25 AC9 IO271NB6F25 AC6 IO271PB6F25 AD6 IO272NB6F25 AB8 IO272PB6F25 AC8 IO273NB6F25 AE1 IO273PB6F25 AE2 IO274NB6F25 AA10 IO274PB6F25 AB10 IO275NB6F25 AB7 IO275PB6F25 AC7 IO276NB6F25 AD1 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO276PB6F25 AD2 IO277NB6F25 AC4 IO277PB6F25 AC3 IO278NB6F26 AA8 IO278PB6F26 AA9 IO279NB6F26 AB5 IO279PB6F26 AB6 IO280NB6F26 Y10 IO280PB6F26 Y11 IO281NB6F26 AB3 IO281PB6F26 AB4 IO282NB6F26 Y7 IO282PB6F26 AA7 IO283NB6F26 AC2 IO283PB6F26 AC1 IO284NB6F26 Y9 IO284PB6F26 Y8 IO285NB6F26 AA5 IO285PB6F26 AA6 IO286NB6F26 W10 IO286PB6F26 W11 IO287NB6F26 AA3 IO287PB6F26 AA4 IO288NB6F26 W9 IO288PB6F26 W8 IO289NB6F27 AA1 IO289PB6F27 AA2 IO290NB6F27 W6 IO290PB6F27 Y6 IO291NB6F27 W5 IO291PB6F27 Y5 IO292NB6F27 V7 IO292PB6F27 W7 IO293NB6F27 W4 IO293PB6F27 Y4 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO294NB6F27 V10 IO294PB6F27 V11 IO295NB6F27 Y1 IO295PB6F27 Y2 IO296NB6F27 W1 IO296PB6F27 W2 IO297NB6F27 V1 IO297PB6F27 V2 IO298NB6F27 V9 IO298PB6F27 V8 IO299NB6F27 U4 IO299PB6F27 V4 Bank 7 IO300NB7F28 U10 IO300PB7F28 U11 IO301NB7F28 U2 IO301PB7F28 U1 IO302NB7F28 U6 IO302PB7F28 U7 IO303NB7F28 T3 IO303PB7F28 U3 IO304NB7F28 U9 IO304PB7F28 U8 IO305NB7F28 R2 IO305PB7F28 R1 IO306NB7F28 R4 IO306PB7F28 T4 IO307NB7F28 R5 IO307PB7F28 T5 IO308NB7F28 T11 IO308PB7F28 T10 IO309NB7F28 T6 IO309PB7F28 T7 IO310NB7F29 T9 IO310PB7F29 T8 FG1152 AX2000 Function Pin Number |