| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
OMAP3530-HiRel 데이터시트(PDF) 86 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530-HiRel 데이터시트(HTML) 86 Page - Texas Instruments |
|
86 / 239 page ![]() OMAP3525-HiRel and OMAP3530-HiRel Applications Processors SPRS599 – JUNE 2009 www.ti.com Table 2-25. General-Purpose IOs Signals Description (continued) SIGNAL NAME DESCRIPTION TYPE(2) BALL BOTTOM BALL BOTTOM (CBB Pkg.) (CBC Pkg.) gpio_91 General-purpose IO 91 IO J26 N24 gpio_92 General-purpose IO 92 IO AC27 AC25 gpio_93 General-purpose IO 93 IO AC28 AB25 gpio_94 General-purpose IO 94 IO A24 C23 gpio_95 General-purpose IO 95 IO A23 D23 gpio_96 General-purpose IO 96 IO C25 C25 gpio_97 General-purpose IO 97 IO C27 C26 gpio_98 General-purpose IO 98 IO C23 B23 gpio_99 General-purpose IO 99 I AG17 AE16 gpio_100 General-purpose IO 100 I AH17 AE15 gpio_101 General-purpose IO 101 IO B24 A24 gpio_102 General-purpose IO 102 IO C24 B24 gpio_103 General-purpose IO 103 IO D24 D24 gpio_104 General-purpose IO 104 IO A25 C24 gpio_105 General-purpose IO 105 IO K28 P25 gpio_106 General-purpose IO 106 IO L28 P26 gpio_107 General-purpose IO 107 IO K27 N25 gpio_108 General-purpose IO 108 IO L27 N26 gpio_109 General-purpose IO 109 IO B25 D25 gpio_110 General-purpose IO 110 IO C26 E26 gpio_111 General-purpose IO 111 IO B26 E25 gpio_112 General-purpose IO 112 I AG19 AD17 gpio_113 General-purpose IO 113 I AH19 AD16 gpio_114 General-purpose IO 114 I AG18 AE18 gpio_115 General-purpose IO 115 I AH18 AE17 gpio_116 General-purpose IO 116 IO P21 U18 gpio_117 General-purpose IO 117 IO N21 R18 gpio_118 General-purpose IO 118 IO R21 T18 gpio_119 General-purpose IO 119 IO M21 R19 gpio_120 General-purpose IO 120 IO N28 / T28 W19 / N19 gpio_121 General-purpose IO 121 IO M27 / T25 U20 / L18 gpio_122 General-purpose IO 122 IO N27 / R28 V19 / M19 gpio_123 General-purpose IO 123 IO N26 M18 gpio_124 General-purpose IO 124 IO N25 / T26 W18 / K18 gpio_125 General-purpose IO 125 IO P28 / T27 V20 / N20 gpio_126 General-purpose IO 126 IO D25 / P27 M20 / D26 gpio_127 General-purpose IO 127 IO P26 P17 gpio_128 General-purpose IO 128 IO R27 P18 gpio_129 General-purpose IO 129 IO R25 P19 gpio_130 General-purpose IO 130 IO AE2 / U28 Y20 / W10 gpio_131 General-purpose IO 131 IO AG5 / U27 V18 / R10 gpio_132 General-purpose IO 132 IO AH5 T10 gpio_133 General-purpose IO 133 IO AH4 T9 gpio_134 General-purpose IO 134 IO AG4 U10 gpio_135 General-purpose IO 135 IO AF4 U9 gpio_136 General-purpose IO 136 IO AE4 V10 TERMINAL DESCRIPTION 86 Submit Documentation Feedback |